Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Z0103MN Arkusz danych(PDF) 9 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części Z0103MN
Szczegółowy opis  Standard 1A Triacs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Z0103MN Arkusz danych(HTML) 9 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button Z0103MN Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Z0103MN Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Z0103MN Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Z0103MN Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Z0103MN Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Z0103MN Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Z0103MN Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Z0103MN Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Z0103MN Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9
Figure 17.
Footprint and connectors for SOT-223 or SMBflat-3L (dimensions in mm)
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SMBF3L
SMBF3L
SMBF3L
3.42
3.25
2.92
0.95
2.30
1.10
0.85
1.20
1.20
1.08
1.35
1.08
1.30
5.84
Solder resist
Solder lands
Solder paste
Connector line
SERIES
Z01
2014-6-15
www.kersemi.com


Podobny numer części - Z0103MN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
Z0103MN PHILIPS-Z0103MN Datasheet
267Kb / 12P
   Triacs
Rev. 02-12 September 2002
logo
STMicroelectronics
Z0103MN STMICROELECTRONICS-Z0103MN Datasheet
74Kb / 8P
   1A TRIACS
Z0103MN STMICROELECTRONICS-Z0103MN Datasheet
96Kb / 9P
   1 A Triacs
logo
NXP Semiconductors
Z0103MN NXP-Z0103MN Datasheet
185Kb / 12P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 03-5 August 2009
logo
ON Semiconductor
Z0103MN ONSEMI-Z0103MN Datasheet
182Kb / 8P
   Sensitive Gate Triac Series Silicon Bidirectional Thyristors
June, 2009 ??Rev. 3
More results

Podobny opis - Z0103MN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
Z01 STMICROELECTRONICS-Z01 Datasheet
130Kb / 12P
   Standard 1A Triacs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
1T06E-D NELLSEMI-1T06E-D Datasheet
469Kb / 5P
   Standard TRIACs, 1A
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
Z0103MA TGS-Z0103MA Datasheet
153Kb / 1P
   1A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
ACJT1 JIEJIE-ACJT1 Datasheet
376Kb / 5P
   1A TRIACs
logo
STMicroelectronics
Z01 STMICROELECTRONICS-Z01 Datasheet
74Kb / 8P
   1A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JST131 JIEJIE-JST131 Datasheet
257Kb / 5P
   1A TRIACs
JST01 JIEJIE-JST01 Datasheet
416Kb / 4P
   1A TRIACs
logo
Unisonic Technologies
UZ0103 UTC-UZ0103 Datasheet
166Kb / 3P
   1A TRIACS
logo
STMicroelectronics
BTA10B STMICROELECTRONICS-BTA10B Datasheet
88Kb / 5P
   STANDARD TRIACS
March 1995
T2512MH STMICROELECTRONICS-T2512MH Datasheet
306Kb / 5P
   STANDARD TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com