Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTA24-800BW Arkusz danych(PDF) 9 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części BTA24-800BW
Szczegółowy opis  Snuberrless and Standard 25 A Triacs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

BTA24-800BW Arkusz danych(HTML) 9 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button BTA24-800BW Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA24-800BW Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA24-800BW Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA24-800BW Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA24-800BW Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA24-800BW Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA24-800BW Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA24-800BW Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA24-800BW Datasheet HTML 11Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
Table 9.
TOP3 Insulated package dimensions
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
1.45
1.55
0.057
0.061
C
14.35
15.60 0.565
0.614
D
0.5
0.7
0.020
0.028
E
2.7
2.9
0.106
0.114
F
15.8
16.5
0.622
0.650
G
20.4
21.1
0.815
0.831
H
15.1
15.5
0.594
0.610
J
5.4
5.65
0.213
0.222
K
3.4
3.65
0.134
0.144
ØL
4.08
4.17
0.161
0.164
P
1.20
1.40
0.047
0.055
R
4.60
0.181
R
H
K
G
F
E
D
B
A
C
JJ
P
ØL
BTA24, BTB24, BTA25, BTA26
and T25 series
2014-6-16
www.kersemi.com
9


Podobny numer części - BTA24-800BW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BTA24-800BW STMICROELECTRONICS-BTA24-800BW Datasheet
137Kb / 12P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-800BW TGS-BTA24-800BW Datasheet
59Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
STMicroelectronics
BTA24-800BWRG STMICROELECTRONICS-BTA24-800BWRG Datasheet
133Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTA24-800BWRG STMICROELECTRONICS-BTA24-800BWRG Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTA24-800BWRG STMICROELECTRONICS-BTA24-800BWRG Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
More results

Podobny opis - BTA24-800BW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA25-700B KERSEMI-BTA25-700B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA25-600BW KERSEMI-BTA25-600BW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800CW KERSEMI-BTA26-800CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-600B KERSEMI-BTA26-600B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA24-800B KERSEMI-BTA24-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800B KERSEMI-BTA26-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA24-600CW KERSEMI-BTA24-600CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTB24-800CW KERSEMI-BTB24-800CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA25-800B KERSEMI-BTA25-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800BW KERSEMI-BTA26-800BW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-700B KERSEMI-BTA26-700B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com