Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KRA555E Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KRA555E
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRA555E Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRA555E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRA555E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRA555E Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRA555E Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KRA555E Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KRA555E Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2002. 1. 24
2/6
KRA551E~KRA556E
Revision No : 1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 )
Note : * Characteristic of Transistor Only.
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Output Cut-off Current
KRA551E 556E
IO(OFF)
VO=-50V, VI=0
-
-
-500
nA
DC Current Gain
KRA551E
GI
VO=-5V, IO=-10mA
30
55
-
KRA552E
50
80
-
KRA553E
70
120
-
KRA554E
80
200
-
KRA555E
80
200
-
KRA556E
80
200
-
Output Voltage
KRA551E 556E
VO(ON)
IO=-10mA, II=-0.5mA
-
-0.1
-0.3
V
Input Voltage (ON)
KRA551E
VI(ON)
VO=-0.2V, IO=-5mA
-
-1.5
-2.0
V
KRA552E
-
-1.8
-2.4
KRA553E
-
-2.1
-3.0
KRA554E
-
-2.8
-5.0
KRA555E
-
-0.8
-1.1
KRA556E
-
-0.9
-1.3
Input Voltage (OFF)
KRA551E 554E
VI(OFF)
VO=-5V, IO=-0.1mA
-1.0
-1.2
-
V
KRA555E 556E
-0.5
-0.65
-
Transition Frequency
KRA551E 556E
fT *
VO=-10V, IO=-5mA
-
200
-
MHz
Input Current
KRA551E
II
VI=-5V
-
-
-1.8
mA
KRA552E
-
-
-0.88
KRA553E
-
-
-0.36
KRA554E
-
-
-0.18
KRA555E
-
-
-3.6
KRA556E
-
-
-1.8


Podobny numer części - KRA555E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KRA555U KEC-KRA555U Datasheet
388Kb / 6P
   SEMICONDUCTOR
More results

Podobny opis - KRA555E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KRA310 KEC-KRA310 Datasheet
163Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA560U KEC-KRA560U Datasheet
50Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA727E KEC-KRA727E Datasheet
89Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA116M KEC-KRA116M Datasheet
178Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA557E KEC-KRA557E Datasheet
89Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA566U KEC-KRA566U Datasheet
69Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA727U KEC-KRA727U Datasheet
90Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA730E KEC-KRA730E Datasheet
49Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA730U KEC-KRA730U Datasheet
50Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA751U KEC-KRA751U Datasheet
113Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA766U KEC-KRA766U Datasheet
70Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com