Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST1230C12K1 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

Numer części ST1230C12K1
Szczegółowy opis  Phase Control Thyristors
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST1230C12K1 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

  ST1230C12K1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ST1230C12K1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST1230C12K1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST1230C12K1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST1230C12K1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST1230C12K1 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST1230C12K1 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST1230C12K1 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ST1230C12K1 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Mouser Electronics
Authorized Distributor
Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
Vishay:
ST1230C08K1 ST1230C12K0L ST1230C12K0P ST1230C12K1 ST1230C12K1P ST1230C14K0L
ST1230C14K0LP ST1230C14K0P ST1230C14K1 ST1230C14K1P ST1230C16K0L VS-ST1230C16K0LP
ST1230C16K0P ST1230C16K1 ST1230C16K1P ST1230C08K0 ST1230C12K0 ST1230C14K0 ST1230C16K0


Podobny numer części - ST1230C12K1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
ST1230C12K1LP VISHAY-ST1230C12K1LP Datasheet
121Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 1745 A
Revision: 11-Aug-08
ST1230C12K1P VISHAY-ST1230C12K1P Datasheet
121Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 1745 A
Revision: 11-Aug-08
More results

Podobny opis - ST1230C12K1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
ST730C08L0 IRF-ST730C08L0 Datasheet
82Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
logo
IXYS Corporation
CS8-08IO2 IXYS-CS8-08IO2 Datasheet
51Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
logo
International Rectifier
ST1200C12K0 IRF-ST1200C12K0 Datasheet
87Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
110RKI IRF-110RKI Datasheet
136Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
logo
Vishay Siliconix
ST300C08C0L VISHAY-ST300C08C0L Datasheet
238Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 25-Nov-13
VS-180RKI40 VISHAY-VS-180RKI40 Datasheet
194Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 11-Mar-14
VS-ST780CL VISHAY-VS-ST780CL Datasheet
237Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 15-Apr-14
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A5N:1000.22H AEGIS-A5N:1000.22H Datasheet
333Kb / 4P
   Phase Control Thyristors
A5N:1400.16 AEGIS-A5N:1400.16 Datasheet
319Kb / 4P
   Phase Control Thyristors
logo
IXYS Corporation
CS300-12IO3 IXYS-CS300-12IO3 Datasheet
66Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
CS1011-18IO1 IXYS-CS1011-18IO1 Datasheet
28Kb / 2P
   Phase Control Thyristors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com