Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU17101AKV-M Arkusz danych(PDF) 3 Page - Rohm

Numer części BU17101AKV-M
Szczegółowy opis  Embedded clock interface
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU17101AKV-M Arkusz danych(HTML) 3 Page - Rohm

  BU17101AKV-M Datasheet HTML 1Page - Rohm BU17101AKV-M Datasheet HTML 2Page - Rohm BU17101AKV-M Datasheet HTML 3Page - Rohm BU17101AKV-M Datasheet HTML 4Page - Rohm BU17101AKV-M Datasheet HTML 5Page - Rohm BU17101AKV-M Datasheet HTML 6Page - Rohm BU17101AKV-M Datasheet HTML 7Page - Rohm BU17101AKV-M Datasheet HTML 8Page - Rohm BU17101AKV-M Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Datasheet
3/6
BU17101AKV-M
TSZ02201-0L2L0HZ00190-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
16.Jan.2013 Rev.001
www.rohm.co.jp
TSZ22111
15
001
Typical Application Circuit
PCLK
PD[23:0]
DFTX+
DFTX-
DFRX+(-)
DFRX-(+)
PCLK
PD[23:0]
DFSET1
TEST1
POL
TEST0
TESTPT
DFSET0
TEST1
POL
TEST0
TESTPT
リセット(Tx)
ストリーム
データ
3.3V
-
+
ストリーム
データ
3.3V
-
+
OE
F_XS
0.1uF
0.1uF
0.01uF
0.47uF
0.1uF x 2
1uF
0.01uF
0.47uF
0.1uF x 3
ERR
ERR
(47uF)
(47uF)
リセット(Rx)
0.1uF x 2
0.1uF x 2
0.1uF
0.1uF
Figure 2. Typical Application Circuit
Stream
Data
Stream
Data
Reset(Tx)
Reset(Rx)


Podobny numer części - BU17101AKV-M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU17102AKV-M ROHM-BU17102AKV-M Datasheet
377Kb / 9P
   Embedded clock interface
More results

Podobny opis - BU17101AKV-M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU17102AKV-M ROHM-BU17102AKV-M Datasheet
377Kb / 9P
   Embedded clock interface
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C49015 PERICOM-PI6C49015 Datasheet
958Kb / 10P
   Embedded Clock Generator
PI6C49006 PERICOM-PI6C49006 Datasheet
940Kb / 15P
   Embedded Clock Generator
logo
List of Unclassifed Man...
SL28EB742 ETC2-SL28EB742 Datasheet
231Kb / 40P
   INTEL CEDARVIEW EMBEDDED CLOCK GENERATOR
logo
Renesas Technology Corp
IDT5V80001 RENESAS-IDT5V80001 Datasheet
459Kb / 16P
   MOST® CLOCK INTERFACE
083109
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6LC48S04 PERICOM-PI6LC48S04 Datasheet
1Mb / 11P
   HiFlex Serial Interface Clock
logo
Renesas Technology Corp
9EPRS488 RENESAS-9EPRS488 Datasheet
475Kb / 23P
   System Clock for Embedded AMDTM based Systems
08/20/09
ICS9EMS9633 RENESAS-ICS9EMS9633 Datasheet
312Kb / 23P
   ULTRA MOBILE PC CLOCK FOR EMBEDDED APPLICATIONS
2019
logo
Integrated Device Techn...
ICS9EMS9633 IDT-ICS9EMS9633 Datasheet
161Kb / 22P
   ULTRA MOBILE PC CLOCK FOR EMBEDDED APPLICATIONS
logo
Infineon Technologies A...
PEB20571 INFINEON-PEB20571 Datasheet
4Mb / 308P
   DSP Embedded Line and Port Interface Controller
Version 3.1 July 2003
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com