Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LF2810A Arkusz danych(PDF) 1 Page - Tyco Electronics

Numer części LF2810A
Szczegółowy opis  RF MOSFET Power Transistor, IOW, 28V 500 - 1000 MHz
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

LF2810A Arkusz danych(HTML) 1 Page - Tyco Electronics

  LF2810A Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics LF2810A Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics LF2810A Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image


Podobny numer części - LF2810A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M/A-COM Technology Solu...
LF2810A MA-COM-LF2810A Datasheet
142Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor 10W, 500-1000MHz, 28V
More results

Podobny opis - LF2810A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
LF2805A MACOM-LF2805A Datasheet
199Kb / 3P
   RF MOSFET Power Transistor, 5W, 28V 500 - 1000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
UF2805B MA-COM-UF2805B Datasheet
210Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor 5W, 100-500 MHz, 28V
UF2820P MA-COM-UF2820P Datasheet
205Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor 20W, 100-500 MHz, 28V
UF2820R MA-COM-UF2820R Datasheet
221Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor 20W, 100-500 MHz, 28V
UF28100V MA-COM-UF28100V Datasheet
224Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor 100W, 100-500 MHz, 28V
UF28100H MA-COM-UF28100H Datasheet
235Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor 100W, 100-500 MHz, 28V
logo
Tyco Electronics
UF28100H MACOM-UF28100H Datasheet
192Kb / 3P
   RF MOSFET Power Transistor, 100W, 28V 100 - 500 MHz
UF281OOV MACOM-UF281OOV Datasheet
214Kb / 3P
   RF MOSFET Power Transistor, IOOW, 28V 100 - 500 MHz
UF2840G MACOM-UF2840G Datasheet
197Kb / 3P
   RF MOSFET Power Transistor, 4OW, 28V 100 - 500 MHz
UF284OP MACOM-UF284OP Datasheet
209Kb / 3P
   RF MOSFET Power Transistor, 4OW, 28V 100 - 500 MHz
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com