Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KTB1241 Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KTB1241
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTB1241 Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTB1241_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTB1241_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1998. 8. 21
2/2
KTB1241
Revision No : 1
-0.1
0
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
I
- V
C
-1
-10
-100
-1000
-0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6
BE
BE
Ta=25 C
V
=-5V
CE
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
CE
CE
C
I - V
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
10
C
h
- I
100
20
200
50
500
1000
FE
C
V
=-3V
CE
V
=-1V
CE
-0.01
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
C
CE(sat)
V
- I
-0.03
-0.05
-0.1
-0.2
-0.5
-1
-2
I /I =20
C B
I /I =10
B
C
Ta=25 C
1
EMITTER CURRENT I
(mA)
C
f
- I
TE
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2
5
10
20
50 100 200 500 1000
Ta=25 C
V
=-5V
CE
-0.1
1
10
-0.2
100
2
20
200
5
50
500
1000
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
-10
-0.5 -1
-5
-2
CB
-20
-50 -100
C
- V
ob
CB
Ta=25 C
f=1MHz
I =0A
E
-1m
-10
-0.1
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
SAFE OPERATION AREA
-0.2
-1
-2
-20
-100
-2m
-5m
-10m
-20m
-50m
-100m
-200m
-500m
I Max. (Pulse)
C
-0.5
-5
-50
-1
-2
-5
-10
Pw=
10ms
Pw=
100ms
Ta=25 C
*Single nonrepetitive
*Printed circuit board:
1.7mm thick with collecor
copper plating at least 1cm
pulse
0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0
-1
-10
-100
-1000
-2
-20
-200
-5
-50
-500
-2000
-0.3mA
-0.4mA
-0.25mA
-0.35mA
-0.45mA
-0.2mA
-0.15mA
-0.1mA
-0.05mA
I =0mA
B
Ta=25 C
-1
-10
-100
-1000
-2
-20
-200
-5
-50
-500
-2000
DC
2


Podobny numer części - KTB1241_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KTB1241 KEC-KTB1241 Datasheet
270Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
More results

Podobny opis - KTB1241_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com