Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KTA1666 Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KTA1666
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1666 Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1666_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1666_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA1666_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1998. 6. 15
2/3
KTA1666
Revision No : 2
COLLECTOR CURRENT I
(A)
C
C
CE
V
- I
V
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
COLLECTOR CUIRRENT I
(A)
-0.4
0
C
0
V
- I
CE
C
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
-0.8
-1.2
-1.6
-0.4
COLLECTOR CUIRRENT I
(A)
0
0
-1.6
-1.2
-0.8
-0.4
-1.6
-0.8
-1.2
C
-2.0
V
- I
CE
C
-40
COMMON EMITTER
Ta=25 C
-50
COMMON EMITTER
Ta=100 C
-0.4
0
0
-1.6
-1.2
-0.8
-0.4
COMMON EMITTER
-1.6
-0.8
-1.2
Ta=-55 C
-2.0
-50
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-10
-30
10
-300
-100
C
h
- I
FE
C
-1k
-3k
30
50
100
300
500
1k
COMMON EMITTER
V
=-2V
CE
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-55 C
CE(sat)
C
-0.3
-1k
Ta=25 C
Ta=-55 C
-0.1
-0.05
-0.03
-0.01
-10
-30
-100
-300
-3k
COMMON EMITTER
Ta=100
C
-0.5
-1
I /I =20
C B
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-0.1
-0.3
-0.5
-10
-30
-10
-1
-3
-5
Ta=100 C
-1k
Ta=-55 C
-100
-300
C
Ta=25 C
-3k
COMMON EMITTER
BE(sat)
V
- I
I /I =20
CB
C


Podobny numer części - KTA1666_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
KTA1666 KEXIN-KTA1666_15 Datasheet
1Mb / 2P
   PNP Transistors
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
KTA1666 WINNERJOIN-KTA1666_15 Datasheet
128Kb / 1P
   PNP TRANSISTOR
More results

Podobny opis - KTA1666_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com