Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM1A4805SZ Arkusz danych(PDF) 3 Page - AIMTEC

Numer części AM1A4805SZ
Szczegółowy opis  1 Watt | DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1A4805SZ Arkusz danych(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AM1A4805SZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1A4805SZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1A4805SZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1A4805SZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Series AM1A-Z
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.E
3 of 4
North America only
Safety Specifications
Parameters
Agency Approval & Safety
CE, UL
UL60950-1
EN 55022: 2010+AC: 2011, Class A (external reference circuit below)
EN 55024: 2010
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2010
IEC 61000-4-4: 2012*
IEC 61000-4-5: 2005*
IEC 61000-4-6: 2008
IEC 61000-4-8: 2009
*External filter capacitor for 5Vin 330µF/100V EEC & all other models 220µF/100V EEC
Recommended Surge Protective Circuit
Aimtec 
DC-DC 
Converter
Vin+
Vin-
+
-
Vo+
Vo-
C1
C1: 5V input models = 330 µF / 100V, all other models = 220 µF / 100V 
Recommended Circuits for Conducted Emissions
Single Output
Dual Output
Model
C1
L1
C2
5 Vin
MLCC 4.7 µF / 50V
4.7 µH
MLCC 220pF / 3kV
12 Vin
MLCC 4.7 µF / 50V
4.7 µH
MLCC 220pF / 3kV
24 Vin
MLCC 4.7 µF / 50V
18 µH
MLCC 220pF / 3kV
48 Vin
MLCC 4.7 µF / 100V
18 µH
MLCC 220pF / 3kV
Input Reflected Ripple Test Circuit


Podobny numer części - AM1A4805SZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RAYEX ELECTRONICS CO., ...
AM1A-12 RAYEX-AM1A-12 Datasheet
577Kb / 2P
   AM1 SERIES
More results

Podobny opis - AM1A4805SZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com