Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MAX232EPE Arkusz danych(PDF) 24 Page - Maxim Integrated Products |
|
MAX232EPE Arkusz danych(HTML) 24 Page - Maxim Integrated Products |
24 / 36 page +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers 24 ______________________________________________________________________________________ GND 8 23 R2OUT RS-232 INPUTS TTL/CMOS OUTPUTS 17 16 R3OUT R2IN R3IN 5k Ω 5k Ω 5 4 R1OUT R1IN 5k Ω RS-232 OUTPUTS TTL/CMOS INPUTS R1 R2 R3 2 7 T1IN T1OUT +5V T1 400k Ω 6 3 T2IN +5V T2OUT T2 400k Ω 18 T3OUT 1 T3IN +5V T3 400k Ω 21 20 T5IN T5OUT +5V T5 400k Ω 11 C1+ C1- 1.0 µF 10 12 13 14 15 +5V INPUT C2+ C2- VCC +5V TO +10V VOLTAGE DOUBLER 9 1.0 µF 1.0 µF +10V TO -10V VOLTAGE INVERTER 22 24 23 22 21 20 19 18 17 1 2 3 4 5 6 7 8 T4OUT R2IN R2OUT T5IN R1IN T2OUT T1OUT T3OUT T4IN T3IN R3OUT GND T1IN T2IN R1OUT 16 15 14 13 9 10 11 12 R3IN V- C2- C2+ C1- V+ C1+ VCC DIP/SO MAX237 T5OUT 1.0 µF 1.0 µF 19 24 T4IN T4OUT +5V T4 400k Ω V+ V- TOP VIEW Figure 15. MAX237 Pin Configuration and Typical Operating Circuit |
Podobny numer części - MAX232EPE |
|
Podobny opis - MAX232EPE |