Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LM2574 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Micrel Semiconductor

Numer części LM2574
Szczegółowy opis  52kHz Simple 0.5A Buck Regulator
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICREL [Micrel Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

LM2574 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Micrel Semiconductor

  LM2574 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor LM2574 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor LM2574 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor LM2574 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor LM2574 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 5 page
background image
December 2003
7
M9999-122303
LM2574
Micrel
ON/OFF
COMPARATOR
FIXED GAIN
ERROR AMP
1/2 AMP
SWITCH
OUTPUT
DRIVER
+
-
+
-
VIN
FEED-
BACK
1.23V
BAND-GAP
REFERENCE
52 kHz
OSCILLATOR
RESET
THERMAL
SHUTDOWN
CURRENT
LIMIT
5
2
3
1
Note: Pin numbers are for the TO-220 package
INTERNAL
REGULATOR
ON/OFF
GND
ON/OFF
COMPARATOR
FIXED GAIN
ERROR AMP
1/2 AMP
SWITCH
OUTPUT
DRIVER
+
-
+
-
VIN
FEED-
BACK
1.23V
BAND-GAP
REFERENCE
52 kHz
OSCILLATOR
RESET
THERMAL
SHUTDOWN
CURRENT
LIMIT
5
2
3
1
4
INTERNAL
REGULATOR
ON/OFF
GND
3.1k
1.0k
4
Block Diagrams
Fixed Regulator
Adjustable Regulator


Podobny numer części - LM2574

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
National Semiconductor ...
LM2574 NSC-LM2574 Datasheet
639Kb / 24P
   SIMPLE SWITCHER??0.5A Step-Down Voltage Regulator
logo
Micrel Semiconductor
LM2574 MICREL-LM2574 Datasheet
41Kb / 8P
   52KHZ SIMPLE 0.5A BUCK REGULATOR
logo
ON Semiconductor
LM2574 ONSEMI-LM2574 Datasheet
279Kb / 28P
   0.5 A, Adjustable Output Voltage, Step-Down Switching Regulator
February, 2002 ??Rev. 5
LM2574 ONSEMI-LM2574 Datasheet
296Kb / 26P
   0.5 A, Adjustable Output Voltage, Step?묭own Switching Regulator
August, 2006 ??Rev. 8
LM2574 ONSEMI-LM2574 Datasheet
3Mb / 4P
   AC-DC Offline Switching Controllers/Regulators
Rev.0, Jun-2005
More results

Podobny opis - LM2574

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micrel Semiconductor
LM2574 MICREL-LM2574_05 Datasheet
192Kb / 8P
   52kHz Simple 0.5A Buck Regulator
LM2574 MICREL-LM2574 Datasheet
41Kb / 8P
   52KHZ SIMPLE 0.5A BUCK REGULATOR
LM2576 MICREL-LM2576_05 Datasheet
64Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2576-5.0WU MICREL-LM2576-5.0WU Datasheet
64Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2576-5.0WT MICREL-LM2576-5.0WT Datasheet
58Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2575-3.3BU MICREL-LM2575-3.3BU Datasheet
158Kb / 12P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2575 MICREL-LM2575_09 Datasheet
158Kb / 12P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2575 MICREL-LM2575 Datasheet
104Kb / 9P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2576 MICREL-LM2576 Datasheet
89Kb / 8P
   52kHz Simple 3A Buck Voltage Regulator
MIC4574 MICREL-MIC4574_05 Datasheet
462Kb / 7P
   200kHz Simple 0.5A Buck Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com