Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ISL2671286IBZ Arkusz danych(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

Numer części ISL2671286IBZ
Szczegółowy opis  12-Bit, 20kSPS SAR ADC
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INTERSIL [Intersil Corporation]
Strona internetowa  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL2671286IBZ Arkusz danych(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL2671286IBZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL2671286IBZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL2671286IBZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL2671286IBZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL2671286IBZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL2671286IBZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL2671286IBZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL2671286IBZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL2671286IBZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
ISL2671286
6
FN7863.0
November 1, 2011
50%
tEN
VOL = 0.4V
DOUT
DCLOCK
VIL = 0.8V
thDO
VOH = VDD - 0.2V
DOUT
DCLOCK
tSUCS
50%
DCLOCK
CS/SHDN
50%
50%
tCSD
50%
CS/SHDN
DCLOCK
thDO
VIL = 0.8V
VOL = 0.4V
DCLOCK
DOUT
CS/SHDN
DOUT
VIH = 2.4V
tDIS
10%
FIGURE 5. TIMING PARAMETER DEFINITIONS


Podobny numer części - ISL2671286IBZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intersil Corporation
ISL2671286IBZ INTERSIL-ISL2671286IBZ Datasheet
641Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISL2671286IBZ RENESAS-ISL2671286IBZ Datasheet
820Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
More results

Podobny opis - ISL2671286IBZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intersil Corporation
ISL2671286 INTERSIL-ISL2671286 Datasheet
641Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISL2671286 RENESAS-ISL2671286 Datasheet
820Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Intersil Corporation
ISL267452 INTERSIL-ISL267452 Datasheet
716Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7482 AD-AD7482 Datasheet
1Mb / 16P
   3MSPS, 12-Bit SAR ADC
REV. 0
logo
IC MICROSYSTEMS
ICM7912 ICMIC-ICM7912 Datasheet
115Kb / 5P
   12-BIT 125KSPS SAR ADC
logo
Intersil Corporation
ISL267452IHZ-T INTERSIL-ISL267452IHZ-T Datasheet
714Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
July 26, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISL267452 RENESAS-ISL267452 Datasheet
1,016Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7482BSTZ AD-AD7482BSTZ Datasheet
527Kb / 20P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
REV. B
AD7482 AD-AD7482_15 Datasheet
748Kb / 21P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
Rev. B
AD7482 AD-AD7482_17 Datasheet
566Kb / 21P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com