Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

6N65G-TF1-T Arkusz danych(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

Numer części 6N65G-TF1-T
Szczegółowy opis  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N65G-TF1-T Arkusz danych(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  6N65G-TF1-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N65G-TF1-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N65G-TF1-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N65G-TF1-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N65G-TF1-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N65G-TF1-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 6N65G-TF1-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
6N65
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 7
www.unisonic.com.tw
QW-R502-589. H
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS
Same Type
as D.U.T.
L
VDD
Driver
VGS
RG
-
VDS
D.U.T.
+
* dv/dt controlled by RG
* ISD controlled by pulse period
* D.U.T.-Device Under Test
-
+
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
P. W.
Period
D=
VGS
(Driver)
ISD
(D.U.T.)
IFM, Body Diode Forward Current
di/dt
IRM
Body Diode Reverse Current
Body Diode Recovery dv/dt
Body Diode
Forward Voltage Drop
VDD
10V
VDS
(D.U.T.)
VGS=
P.W.
Period
Peak Diode Recovery dv/dt Waveforms


Podobny numer części - 6N65G-TF1-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
6N65G-TF1-T UTC-6N65G-TF1-T Datasheet
252Kb / 6P
   6.2A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
6N65G-TF1-T UTC-6N65G-TF1-T Datasheet
280Kb / 7P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Podobny opis - 6N65G-TF1-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com