Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BTB16A Arkusz danych(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies |
|
BTB16A Arkusz danych(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies |
3 / 4 page BTB16A Preliminary TRIAC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 3 of 4 www.unisonic.com.tw QW-R401-058.b STATIC CHARACTERISTICS PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Peak On-State Voltage(Note 2) VTM ITM=22.5A, tp=380μs TJ=25°C 1.55 V Threshold Voltage(Note 2) VTO TJ=125°C 0.85 V Dynamic Resistance(Note 2) RD TJ=125°C 25 mΩ Repetitive Peak Off-State Current IDRM VDRM=VRRM TJ=25°C 5 μA IRRM TJ=125°C 2 mA Note: 1. Minimum IGT is guaranteed at 5% of IGT max. 2. For both polarities of MT2 referenced to MT1. |
Podobny numer części - BTB16A_15 |
|
Podobny opis - BTB16A_15 |