Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1330EDL Arkusz danych(PDF) 8 Page - Vishay Telefunken

Numer części SI1330EDL
Szczegółowy opis  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TFUNK [Vishay Telefunken]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI1330EDL Arkusz danych(HTML) 8 Page - Vishay Telefunken

  SI1330EDL Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI1330EDL Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI1330EDL Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI1330EDL Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI1330EDL Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI1330EDL Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI1330EDL Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI1330EDL Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI1330EDL Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72601
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
17
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SC-70: 3-Lead
0.022
(0.559)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.025
(0.622)
0.027
(0.686)
0.071
(1.803)
Return to Index
Return to Index


Podobny numer części - SI1330EDL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1330EDL VISHAY-SI1330EDL Datasheet
84Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-40853-Rev. A, 03-May-04
SI1330EDL VISHAY-SI1330EDL Datasheet
234Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Feb-05
SI1330EDL VISHAY-SI1330EDL Datasheet
99Kb / 5P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Mar-10
Si1330EDL VISHAY-Si1330EDL Datasheet
228Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Mar-10
SI1330EDL VISHAY-SI1330EDL Datasheet
227Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

Podobny opis - SI1330EDL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com