Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
J0100-351-3-000 Arkusz danych(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
J0100-351-3-000 Arkusz danych(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
4 / 4 page Part Number Frame Size Continuous Torque Peak Torque Motor Length Rated Power Rotor Inertia 1pc./50pc. 40 mm 2.8 8.1 4.33 100 0.00059 $296.00 / $222.00 40 mm 2.83 8.5 4.33 100 0.00059 $338.00 / $253.50 40 mm 2.83 8.14 5.82 100 0.00073 $464.00 / $348.00 40 mm 2.83 8.5 5.82 100 0.00066 $464.00 / $348.00 60 mm 5.66 15 4.17 200 0.00133 $354.00 / $265.50 60 mm 5.66 15.04 4.17 200 0.00133 $354.00 / $265.50 60 mm 5.66 15 4.17 200 0.00133 $354.00 / $265.50 60 mm 5.66 15 5.45 200 0.00133 $505.00 / $378.75 60 mm 5.66 15.04 5.45 200 0.00133 $505.00 / $378.75 60 mm 5.66 15 5.45 200 0.00134 $505.00 / $378.75 60 mm 11.23 30.95 4.68 400 0.00269 $411.00 / $308.25 60 mm 11.24 30.97 4.68 400 0.00269 $411.00 / $308.25 60 mm 11.24 30.97 4.68 400 0.00269 $411.00 / $308.25 60 mm 11.24 30.95 6.24 400 0.00211 $555.00 / $416.25 60 mm 11.24 30.97 6.24 400 .00211 $555.00 / $416.25 60 mm 11.24 30.97 6.24 400 0.00269 $555.00 / $416.25 80 mm 21.24 61.95 5.19 750 0.01316 $495.00 / $371.25 80 mm 21.24 61.95 7.04 750 0.01373 $710.00 / $532.50 Products in the Series J Series Servo Motors J0100-301-3-000 J0100-303-3-000 J0100-351-3-000 J0100-353-3-000 J0200-301-4-000 J0200-302-4-000 J0200-304-4-000 J0200-351-4-000 J0200-352-4-000 J0200-354-4-000 J0400-301-4-000 J0400-302-4-000 J0400-305-4-000 J0400-351-4-000 J0400-352-4-000 J0400-355-4-000 J0750-302-5-000 J0750-352-5-000 |
Podobny numer części - J0100-351-3-000 |
|
Podobny opis - J0100-351-3-000 |