Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB01-05C-TB-E Arkusz danych(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

Numer części SB01-05C-TB-E
Szczegółowy opis  Schottky Barrier Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SB01-05C-TB-E Arkusz danych(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  SB01-05C-TB-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SB01-05C-TB-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SB01-05C-TB-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SB01-05C-TB-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SB01-05C
No.A0406-3/4
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
10
20
30
40
50
60
70
2
5
2
5
2
5
2
5
1000
100
10
1.0
2
5
0.1
0.01
0
ID00261
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.6
0.1
0
ID00260
Ta=125°C
100°C
25°C
50°C
75°C
2
1.0
10
3
7
5
2
3
5
7
5
2
2
1.0
10
3
7
5
100
3
7
5
2
3
5
23
57
1.0
10
23
57 100
ID00263
f=1MHz
(3)
(1)
0
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
IT03696
(2)
(4)
IF -- VF
IR -- VR
PF(AV) -- IO
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
Average Output Current, IO -- A
Reverse Voltage, VR -- V
(1)Rectangular wave θ=60°
(2)Rectangular wave θ=120°
(3)Rectangular wave θ=180°
(4)Sine wave θ=180°
180°
360°
θ
360°
Rectangular
wave
Sine wave
C -- VR
2
1.0
32 3
57
2
0.1
35 7
0.01
7
0
0.4
0.8
2.0
2.4
1.2
1.6
2.8
IFSM -- t
IS
20ms
t
Time, t -- s
Current waveform 50Hz sine wave
ID00264


Podobny numer części - SB01-05C-TB-E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SB01-05C SANYO-SB01-05C Datasheet
70Kb / 3P
   50V, 100mA Rectifier
SB01-05CP SANYO-SB01-05CP Datasheet
60Kb / 2P
   50V, 100mA Rectifier
More results

Podobny opis - SB01-05C-TB-E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com