Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB07-03P-TD-E Arkusz danych(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

Numer części SB07-03P-TD-E
Szczegółowy opis  Schottky Barrier Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SB07-03P-TD-E Arkusz danych(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  SB07-03P-TD-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SB07-03P-TD-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SB07-03P-TD-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SB07-03P-TD-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SB07-03P-TD-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SB07-03P-TD-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SB07-03P
No.2981-3/6
0
1.0
0.1
0.01
0.6
0.8
1.0
0.2
0.4
7
5
3
2
5
3
2
7
5
3
2
1.2
IF -- VF
ID00393
0
0.1
1.0
2
5
10
2
5
100
2
5
1000
2
5
2
5
35
510
15
20
25
30
IR -- VR
Ta=125
°C
25°C
50°C
75°C
100°C
ID00394
1.0
10
100
2
2
2
3
5
10
1.0
100
7
2
3
5
7
35
7
2
35
7
f=1MHz
ID00396
(2)
(4)
(3)
(1)
0
0
0.2
0.8
1.0
0.6
0.4
0.2
0.4
0.6
1.2
1.0
0.8
PF(AV) -- IO
ID00395
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
Average Forward Current, IO -- A
Reverse Voltage, VR -- V
(1)Rectangular wave
θ=60°
(2)Rectangular wave
θ=120°
(3)Rectangular wave
θ=180°
(4)Sine wave
θ=180°
180
°
360
°
θ
360
°
Rectangular
wave
Sine wave
C -- VR
7 0.01
23
7 0.1
0
52
2
3
37 1.0
5
6
4
2
5
3
1
ID00397
IFSM -- t
IS
20ms
t
Time, t -- s
Current waveform 50Hz sine wave


Podobny numer części - SB07-03P-TD-E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SB07-03P-TD-E SANYO-SB07-03P-TD-E Datasheet
425Kb / 6P
   30V, 700mA Rectifier
More results

Podobny opis - SB07-03P-TD-E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com