Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT64-07 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BAT64-07
Szczegółowy opis  Silicon Schottky Diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAT64-07 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  BAT64-07 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAT64-07 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAT64-07 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAT64-07 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAT64-07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAT64-07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAT64-07 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Mar-10-2004
6
BAT64...
Forward current IF = ƒ (TS)
BAT64-05W
0
15
30
45
60
75
90 105 120 °C
150
TS
0
50
100
150
200
mA
300
Permissible Pulse Load
IFmax/ IFDC = ƒ (tp)
BAT64-02V, BAT64-02W
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tP
0
10
1
10
2
10
D=0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Puls Load RthJS = ƒ (tp)
BAT64-02V, BAT64-02W
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tP
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
K/W
D=0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0
Permissible Puls Load RthJS = ƒ (tp)
BAT64-04W, BAT64-06W
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tP
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
K/W
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
D = 0


Podobny numer części - BAT64-07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BAT64-07 SIEMENS-BAT64-07 Datasheet
88Kb / 4P
   Silicon Schottky Diodes (For low-loss, fast-recovery, meter protection, bias isolation and clamping applications Integrated diffused guard ring)
BAT64-07W SIEMENS-BAT64-07W Datasheet
34Kb / 3P
   Silicon Schottky Diodes (For low-loss, fast-recovery, meter protection, bias isolation and clamping applications Integrated diffused guard ring)
More results

Podobny opis - BAT64-07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Central Semiconductor C...
CMRD6263DO CENTRAL-CMRD6263DO_15 Datasheet
855Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT64 KEXIN-BAT64 Datasheet
38Kb / 1P
   Silicon Schottky Diodes
logo
Infineon Technologies A...
BAT64-E6327 INFINEON-BAT64-E6327 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
BAT68 INFINEON-BAT68_07 Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
BAT64 INFINEON-BAT64_07 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
BAS125W INFINEON-BAS125W Datasheet
58Kb / 5P
   Silicon Schottky Diodes
Nov-15-2001
logo
Central Semiconductor C...
CMPD6263 CENTRAL-CMPD6263_15 Datasheet
587Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
CMPSH-3CG CENTRAL-CMPSH-3CG_15 Datasheet
397Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
CMRSH-4DO CENTRAL-CMRSH-4DO_15 Datasheet
921Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
logo
Infineon Technologies A...
BAT-68-E6327 INFINEON-BAT-68-E6327 Datasheet
905Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2011-06-15
BAT1503WE6327 INFINEON-BAT1503WE6327 Datasheet
1Mb / 16P
   Silicon Schottky Diodes
2015-01-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com