Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BCP52-16 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BCP52-16
Szczegółowy opis  PNP Silicon AF Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCP52-16 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BCP52-16 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCP52-16 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCP52-16 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCP52-16 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCP52-16 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
BCP51...BCP53
5
Nov-29-2001
Collector-emitter saturation voltage
IC = f (VCEsat), hFE = 10
0
10
EHP00264
BCP 51...53
CEsat
V
0.4
V
0.8
0
101
102
4
10
5
5
Ι
C
mA
5
3
10
0.2
0.6
C
100
25 C
C
-50
Base-emitter saturation voltage
IC = f (VBEsat), hFE = 10
0
10
EHP00263
BCP 51...53
BEsat
V
0
4
10
Ι
C
mA
0.2
1
10
2
10
3
10
0.4
0.6
0.8
1.2
V
C
100
25 C
-50C
Permissible pulse load
Ptotmax / PtotDC = f (tp)
10
EHP00265
BCP 51...53
-6
-5
10
0
10
s
0
10
2
10
5
5
10
-4
10
-3
10
-2
10
1
5
D =
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
0
tot max
tot
P
DC
P
p
t
t p
=
D
T
t p
T


Podobny numer części - BCP52-16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BCP52-16 PHILIPS-BCP52-16 Datasheet
44Kb / 8P
   PNP medium power transistors
1999 Apr 08
logo
Siemens Semiconductor G...
BCP52-16 SIEMENS-BCP52-16 Datasheet
140Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF driver and output stages High collector current)
logo
STMicroelectronics
BCP52-16 STMICROELECTRONICS-BCP52-16 Datasheet
48Kb / 4P
   LOW POWER PNP TRANSISTOR
logo
Infineon Technologies A...
BCP52-16 INFINEON-BCP52-16 Datasheet
498Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
2008-10-10
logo
NXP Semiconductors
BCP52-16 NXP-BCP52-16 Datasheet
1Mb / 22P
   60 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9-18 October 2011
More results

Podobny opis - BCP52-16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com