Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BUZ73A Arkusz danych(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BUZ73A
Szczegółowy opis  SIPMOS Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ73A Arkusz danych(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ73A Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ73A Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ73A Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ73A Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ73A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ73A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ73A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ73A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
BUZ 73A
Data Sheet
3
05.99
Electrical Characteristics,
at Tj = 25˚C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Dynamic Characteristics
Transconductance
VDS2 * ID * RDS(on)max, ID = 4.5 A
gfs
3
4.2
-
S
Input capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Ciss
-
400
530
pF
Output capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Coss
-
85
130
Reverse transfer capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Crss
-
45
70
Turn-on delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 3 A
RGS = 50
td(on)
-
10
15
ns
Rise time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 3 A
RGS = 50
tr
-
40
60
Turn-off delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 3 A
RGS = 50
td(off)
-
55
75
Fall time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 3 A
RGS = 50
tf
-
30
40


Podobny numer części - BUZ73A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ73A SIEMENS-BUZ73A Datasheet
182Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ73A INTERSIL-BUZ73A Datasheet
42Kb / 5P
   5.8A, 200V, 0.600 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
logo
Infineon Technologies A...
BUZ73A INFINEON-BUZ73A Datasheet
1Mb / 10P
   SIPMOS Power Transistor
Rev. 2.4 2009-11-10
logo
Comset Semiconductor
BUZ73A COMSET-BUZ73A Datasheet
104Kb / 3P
   N CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ73A ISC-BUZ73A Datasheet
66Kb / 2P
   Fast Switching Speed
More results

Podobny opis - BUZ73A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com