Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TYN808 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części TYN808
Szczegółowy opis  8A SCRs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

TYN808 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  TYN808 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN808 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN808 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN808 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN808 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN808 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN808 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN808 Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN808 Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
TN8, TS8 and TYNx08 Series
7/9
PACKAGE MECHANICAL DATA
DPAK (Plastic)
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max
Min.
Max.
A
2.20
2.40
0.086
0.094
A1
0.90
1.10
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.90
0.025
0.035
B2
5.20
5.40
0.204
0.212
C
0.45
0.60
0.017
0.023
C2
0.48
0.60
0.018
0.023
D
6.00
6.20
0.236
0.244
E
6.40
6.60
0.251
0.259
G
4.40
4.60
0.173
0.181
H
9.35
10.10
0.368
0.397
L2
0.80 typ.
0.031 typ.
L4
0.60
1.00
0.023
0.039
R
0.2 typ.
0.007 typ.
V2
R
R
FOOTPRINT DIMENSIONS (in millimeters)
DPAK (Plastic)
6.7
6.7
3
3
1.6
1.6
2.3
2.3
www.kersemi.com
资料提供:可控硅在线 http://www.kkg.com.cn


Podobny numer części - TYN808

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
TYN808 STMICROELECTRONICS-TYN808 Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
TYN808 STMICROELECTRONICS-TYN808 Datasheet
341Kb / 5P
   Silicon controlled rectifiers
TYN808 STMICROELECTRONICS-TYN808 Datasheet
153Kb / 12P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
TYN808G STMICROELECTRONICS-TYN808G Datasheet
341Kb / 5P
   Silicon controlled rectifiers
TYN808RG STMICROELECTRONICS-TYN808RG Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
More results

Podobny opis - TYN808

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
TN8 STMICROELECTRONICS-TN8 Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
TN8 STMICROELECTRONICS-TN8_06 Datasheet
125Kb / 10P
   8A SCRS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TS820-600B-TR TGS-TS820-600B-TR Datasheet
102Kb / 1P
   8A SCRs
TS820-600T TGS-TS820-600T Datasheet
98Kb / 1P
   8A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
8PT NELLSEMI-8PT Datasheet
413Kb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
8PT NELLSEMI-8PT_14 Datasheet
414Kb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
8PT06AI-S NELLSEMI-8PT06AI-S Datasheet
1Mb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
logo
Unisonic Technologies
BT169B-T92-B UTC-BT169B-T92-B Datasheet
345Kb / 6P
   SCRS
logo
Central Semiconductor C...
2N660 CENTRAL-2N660 Datasheet
58Kb / 1P
   SCRs
logo
Unisonic Technologies
BT151 UTC-BT151_10 Datasheet
211Kb / 5P
   SCRS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com