Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GS6151-INTE3 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Semtech Corporation

Numer części GS6151-INTE3
Szczegółowy opis  Multi-Rate 6G UHD-SDI
Download  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEMTECH [Semtech Corporation]
Strona internetowa  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

GS6151-INTE3 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Semtech Corporation

  GS6151-INTE3 Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation GS6151-INTE3 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation GS6151-INTE3 Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation GS6151-INTE3 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation GS6151-INTE3 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation GS6151-INTE3 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation GS6151-INTE3 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation GS6151-INTE3 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation GS6151-INTE3 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 77 page
background image
GS6151
Final Data Sheet
Rev.4
PDS-060389
August 2015
5 of 77
Semtech
Proprietary & Confidential
www.semtech.com
1. Pin Out
1.1 Pin Assignment
Figure 1-1: GS6151 Pin Out
DDI0
GND
DDI1
GPIO0
DDO0
VCC_DDO0
VCC_DDO1
DDO1
GPIO1
DDI_SEL/STROBE
VSS_DIG
GS6151 32-pin QFN
(4mm x 4mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10111213141516
17
18
19
20
21
22
23
24
32
31
30
29
28
27
26
25
DDI0
DDI1
DDO1
DDO0
VEE_DDO


Podobny numer części - GS6151-INTE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Gennum Corporation
GS6150 GENNUM-GS6150 Datasheet
1Mb / 64P
   Automatic or Manual Rate Selection
logo
Semtech Corporation
GS6150 SEMTECH-GS6150 Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
GS6150-INE3 SEMTECH-GS6150-INE3 Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
GS6150-INTE3 SEMTECH-GS6150-INTE3 Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
GS6150-INTE3Z SEMTECH-GS6150-INTE3Z Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
More results

Podobny opis - GS6151-INTE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semtech Corporation
GS6152 SEMTECH-GS6152 Datasheet
2Mb / 80P
   Multi-Rate 6G UHD-SDI
GS6140 SEMTECH-GS6140 Datasheet
244Kb / 3P
   Multi-Rate 6G UHD-SDI Equalizer
GS6150 SEMTECH-GS6150 Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
GS6042 SEMTECH-GS6042 Datasheet
1,018Kb / 21P
   6G UHD-SDI/3G/HD/SD Adaptive Cable Equalizer
GS12070 SEMTECH-GS12070 Datasheet
296Kb / 3P
   UHD-SDI Gearbox
logo
Gennum Corporation
GS1535A GENNUM-GS1535A_06 Datasheet
455Kb / 27P
   Multi-Rate SDI Automatic Reclocker
logo
Semtech Corporation
GS1575B SEMTECH-GS1575B Datasheet
1Mb / 28P
   Multi-Rate SDI Automatic Reclocker
GS9075B SEMTECH-GS9075B Datasheet
1Mb / 28P
   Multi-Rate SDI Automatic Reclocker
EBK-GS3140-00 SEMTECH-EBK-GS3140-00 Datasheet
1Mb / 40P
   Multi-Rate Adaptive 3G SDI Equalizer
GS3140 SEMTECH-GS3140 Datasheet
246Kb / 3P
   Multi-Rate Adaptive 3G SDI Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com