Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SPI47N10L Arkusz danych(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG |
|
SPI47N10L Arkusz danych(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG |
1 / 8 page 2001-08-24 Page 1 Preliminary data SPI47N10L SPP47N10L,SPB47N10L SIPMOS ====Power-Transistor Product Summary VDS 100 V RDS(on) 26 m ID 47 A Feature N-Channel Enhancement mode Logic Level 175°C operating temperature Avalanche rated dv/dt rated P-TO263-3-2 P-TO220-3-1 P-TO262-3-1 Marking 47N10L 47N10L 47N10L Type Package Ordering Code SPP47N10L P-TO220-3-1 Q67040-S4177 SPB47N10L P-TO263-3-2 Q67040-S4176 SPI47N10L P-TO262-3-1 tbd Maximum Ratings,at Tj = 25 °C, unless otherwise specified Parameter Symbol Value Unit Continuous drain current TC=25°C TC=100°C ID 47 33 A Pulsed drain current TC=25°C ID puls 188 Avalanche energy, single pulse ID=47 A , VDD=25V, RGS=25 EAS 400 mJ Avalanche energy, periodic limited by Tjmax EAR 17.5 Reverse diode dv/dt IS=47A, VDS=0V, di/dt=200A/µs dv/dt 6 kV/µs Gate source voltage VGS ±20 V Power dissipation TC=25°C Ptot 175 W Operating and storage temperature Tj , Tstg -55... +175 °C IEC climatic category; DIN IEC 68-1 55/175/56 |
Podobny numer części - SPI47N10L |
|
Podobny opis - SPI47N10L |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |