Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SPI70N10L Arkusz danych(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Numer części SPI70N10L
Szczegółowy opis  SIPMOS Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI70N10L Arkusz danych(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  SPI70N10L Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
2001-08-24
Page 7
Preliminary data
SPI70N10L
SPP70N10L,SPB70N10L
13 Typ. avalanche energy
EAS = f (Tj)
par.: ID = 70 A , VDD = 25 V, RGS = 25

25
45
65
85
105
125
145
°C
185
Tj
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
mJ
700
14 Typ. gate charge
VGS = f (QGate)
parameter: ID = 70 A pulsed
0
40
80
120
160
200
nC
280
QGate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
SPP70N10L
0,8 VDS max
DS max
V
0,2
15 Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = f (Tj)
-60
-20
20
60
100
140
°C
200
Tj
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
V
120
SPP70N10L


Podobny numer części - SPI70N10L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sparkle Power Inc.
SPI700A8BB SPI-SPI700A8BB Datasheet
51Kb / 1P
   700 Watts ATX12V Switching Power Supply
SPI700ACAG SPI-SPI700ACAG Datasheet
833Kb / 2P
   700 Watts ATX12V 2.3 Switching Power Supply Meet 2010 ErP
SPI700ACH5B SPI-SPI700ACH5B Datasheet
296Kb / 1P
   700 Watts EPS12V & ATX12V Switching Power Supply
SPI700ACHBB SPI-SPI700ACHBB Datasheet
228Kb / 1P
   Complied with ATX12V and EPS12V standard
SPI700GHN SPI-SPI700GHN Datasheet
526Kb / 1P
   Complied with ATX12V and EPS12V standard
More results

Podobny opis - SPI70N10L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com