Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KA-430 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Protek Devices

Numer części KA-430
Szczegółowy opis  HIGH POWERED TVS COMPONENT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PROTEC [Protek Devices]
Strona internetowa  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

KA-430 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Protek Devices

  KA-430 Datasheet HTML 1Page - Protek Devices KA-430 Datasheet HTML 2Page - Protek Devices KA-430 Datasheet HTML 3Page - Protek Devices KA-430 Datasheet HTML 4Page - Protek Devices KA-430 Datasheet HTML 5Page - Protek Devices KA-430 Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05459.R4 12/15
Page 4
K SERIES
TYPICAL DEVICE CHARACTERISTICS
t 25°C to Peak
Time
Ramp-Down
ts Preheat
Tsmin
Tsmax
T
L
Tp
t
L
Ramp-Up
Tp
Critical Zone
T
L to Tp
Peak Pulse Power
10/1000µs
FIGURE 2
POWER DERATING CURVE
T
A - Ambient Temperature - °C
0
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
100
FIGURE 1
SOLDER WAVEFORM


Podobny numer części - KA-430

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Socay Electornics Co., ...
KA-430 SOCAY-KA-430 Datasheet
1Mb / 4P
   Radial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
November 26, 2020
logo
UN Semiconducctor INC
KA-430 UNSEMI-KA-430 Datasheet
2Mb / 4P
   3KA Radial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
More results

Podobny opis - KA-430

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Protek Devices
PSD05HP PROTEC-PSD05HP Datasheet
626Kb / 8P
   HIGH POWERED TVS ARRAY
PAM08SD2305C PROTEC-PAM08SD2305C Datasheet
611Kb / 7P
   HIGH POWERED TVS ARRAY
PAM09SD2305HP PROTEC-PAM09SD2305HP Datasheet
604Kb / 7P
   HIGH POWERED TVS ARRAY
PSD03 PROTEC-PSD03_11 Datasheet
662Kb / 8P
   HIGH POWERED TVS ARRAY
PAM26SD2305 PROTEC-PAM26SD2305 Datasheet
633Kb / 7P
   HIGH POWERED TVS ARRAY
PSD03 PROTEC-PSD03_12 Datasheet
776Kb / 8P
   HIGH POWERED TVS ARRAY
PSD05HP PROTEC-PSD05HP_12 Datasheet
738Kb / 8P
   HIGH POWERED TVS ARRAY
VSB06P05LCI PROTEC-VSB06P05LCI_12 Datasheet
655Kb / 6P
   HIGH POWERED VSIP짰 TVS ARRAY
VSB06P05LCI PROTEC-VSB06P05LCI_11 Datasheet
654Kb / 6P
   high powered VSIP짰 tvs array
PHYTVSXXXV4 PROTEC-PHYTVSXXXV4 Datasheet
648Kb / 6P
   HYBRID TVS COMPONENT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com