Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


SPW47N60S5 Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - Infineon Technologies AG

Numer części SPW47N60S5
Szczegółowy opis  Cool MOS Power Transistor
Pobierz  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo 

 
 5 page
background image
2003-07-02
Page 5
SPW47N60S5
Final data
1 Power dissipation
Ptot = f (TC)
0
20
40
60
80
100
120
°C
160
TC
0
50
100
150
200
250
300
350
400
W
500
SPW47N60S5
2 Safe operating area
ID = f ( VDS )
parameter : D = 0 , TC=25°C
10
0
10
1
10
2
10
3
V
VDS
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
tp = 0.001 ms
tp = 0.01 ms
tp = 0.1 ms
tp = 1 ms
DC
3 Typ. output characteristic
ID = f (VDS); Tj=25°C
parameter: tp = 10 µs, VGS
0
5
10
15
V
25
VDS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
A
220
7V
9V
10V
11V
8V
20V
15V
12V
4 Typ. output characteristic
ID = f (VDS); Tj=150°C
parameter: tp = 10 µs, VGS
0
5
10
15
V
25
VDS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A
110
6V
6.5V
7V
7.5V
8V
8.5V
9V
10V
20V
12V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
SPW12N50C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
SPD02N50C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
SPD02N60C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
SPD03N50C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
2N6059_03SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR 1 2 3 4 STMicroelectronics
SPD03N60C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
SPD04N50C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
SPD04N60C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
SPD07N60C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
SPP02N60C3Cool MOS Power Transistor 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG

Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl