Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LMZ23608TZE Arkusz danych(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Numer części LMZ23608TZE
Szczegółowy opis  8A SIMPLE SWITCHER Power Module
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI1 [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMZ23608TZE Arkusz danych(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ23608TZE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ23608TZE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ23608TZE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ23608TZE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ23608TZE Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ23608TZE Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMZ23608TZE Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMZ23608TZE Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LMZ23608TZE Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 36 page
background image
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.998
0.999
1.000
1.001
1.002
OUTPUT CURRENT (A)
6 Vin
8 Vin
10 Vin
12 Vin
16 Vin
20 Vin
24 Vin
36 Vin
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0
2
4
6
8
10
TEMPERATURE (C)
JA = 9.9 °C/W
JA = 6.8 °C/W
JA = 5.2 °C/W
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
OUTPUT CURRENT (A)
6 Vin
10 Vin
12 Vin
16 Vin
20 Vin
24 Vin
30 Vin
36Vin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
2
4
6
8
10
12
OUTPUT CURRENT (A)
6 Vin
10 Vin
12 Vin
16 Vin
20 Vin
24 Vin
30 Vin
36 Vin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
20
30
40
50
60
70
80
90
OUTPUT CURRENT (A)
6 Vin
10 Vin
12 Vin
16 Vin
20 Vin
24 Vin
30 Vin
36Vin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OUTPUT CURRENT (A)
6 Vin
10 Vin
12 Vin
16 Vin
20 Vin
24 Vin
30 Vin
36 Vin
LMZ23608
SNVS708G – MARCH 2011 – REVISED AUGUST 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 12 V; CIN = 3 x 10 μF + 47-nF X7R Ceramic; COUT = 2 x 330-
μF Specialty Polymer + 47-µF Ceramic + 47-nF Ceramic; CFF = 4.7 nF; TA = 25°C for waveforms. All indicated temperatures
are ambient.
Figure 25. Efficiency 1.2-V Output at 85°C
Figure 26. Dissipation 1.2-V Output at 85°C
Figure 27. Efficiency 1-V Output at 85°C
Figure 28. Dissipation 1-V Output at 85°C
VOUT = 3.3 V
VIN = 24 V, VOUT = 5 V
Figure 29. Normalized Line and Load Regulation
Figure 30. Thermal Derating
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMZ23608


Podobny numer części - LMZ23608TZE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
LMZ23608TZE TI1-LMZ23608TZE Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 36V Maximum Input Voltage and Current Sharing
More results

Podobny opis - LMZ23608TZE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
LMZ12008 TI1-LMZ12008_16 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ23603 TI1-LMZ23603 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ12001EXT TI1-LMZ12001EXT_15 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   1A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ13610 TI1-LMZ13610_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   10A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ12010 TI1-LMZ12010 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   10A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ22010 TI1-LMZ22010 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   10A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ13608 TI1-LMZ13608_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   8-A SIMPLE SWITCHER Power Module
LMZ22008 TI-LMZ22008_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   8A SIMPLE SWITCHER Power Module With 20-V Maximum Input Voltage and Current Sharing
logo
First Components Intern...
LM2596 FCI-LM2596 Datasheet
1Mb / 14P
   Simple switcher Power Converter 150kHz Simple switcher Power Converter 150kHz
logo
Texas Instruments
LMZ20502 TI1-LMZ20502_16 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   2A SIMPLE SWITCHER Nano Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com