Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM4001PL Arkusz danych(PDF) 3 Page - Nanjing International Group Co

Numer części SM4001PL
Szczegółowy opis  1.0 AmpereSilion Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Strona internetowa  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SM4001PL Arkusz danych(HTML) 3 Page - Nanjing International Group Co

  SM4001PL Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SM4001PL Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co SM4001PL Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1
100
4
0
10
20
30
8
Figure 5
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperes
versus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
610
20
60 80
40
40
50
60
Figure 4
Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperes
versus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts
Volts
4
6
20
10
µAmps
20
120
40
60
80
100
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
TA=25
°C
40
60
100
140
TA=100
°C
SM4001PL thru SM4007PL


Podobny numer części - SM4001PL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micro Commercial Compon...
SM4001PL MCC-SM4001PL Datasheet
213Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4001PL MCC-SM4001PL Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4001PL MCC-SM4001PL Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
SM4001PL MCC-SM4001PL Datasheet
249Kb / 4P
   1.0 Ampere Silion Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Microdiode Electronics ...
SM4001PL CHENDA-SM4001PL Datasheet
593Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
More results

Podobny opis - SM4001PL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nanjing International G...
GS1010 DGNJDZ-GS1010 Datasheet
280Kb / 3P
   1.0 AmpereSilion Rectifier
GS1001 DGNJDZ-GS1001 Datasheet
248Kb / 3P
   1.0 AmpereSilion Rectifier
GS1001FL DGNJDZ-GS1001FL Datasheet
303Kb / 3P
   1.0 AmpereSilion Rectifier
SM4001WS DGNJDZ-SM4001WS Datasheet
296Kb / 3P
   0.3 AmpereSilion Rectifier
logo
Vishay Siliconix
VS-10BQ015PBF VISHAY-VS-10BQ015PBF Datasheet
116Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 15-Nov-10
MBRS190TRPBF VISHAY-MBRS190TRPBF Datasheet
97Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 15-Aug-08
10BQ015PBF VISHAY-10BQ015PBF Datasheet
99Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 04-Nov-08
10BQ040PBF VISHAY-10BQ040PBF Datasheet
95Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 16-Apr-08
MBRS140TRPBF VISHAY-MBRS140TRPBF Datasheet
92Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 21-Apr-08
VS-MBRA120TRPBF VISHAY-VS-MBRA120TRPBF Datasheet
110Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 04-Mar-10
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com