Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BYZ35A22 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor |
|
BYZ35A22 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor |
1 / 2 page BYZ35A22 ... BYZ35A47, BYZ35K22 ... BYZ35K47 BYZ35A22 ... BYZ35A47, BYZ35K22 ... BYZ35K47 Silicon-Protectifiers® with TVS characteristic – High Temperature Diodes Silizium-Schutzgleichrichter mit Begrenzereigenschaft – Hochtemperatur-Dioden Version 2015-04-15 Dimensions - Maße [mm] Nominal Current Nennstrom 35 A Nominal breakdown voltage Nominale Abbruchspannung 22 ... 47 V Metal press-fit case with plastic cover Metall-Einpressgehäuse mit Plastik-Abdeckung Weight approx. Gewicht ca. 10 g Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton Maximum ratings Grenzwerte Type / Typ Wire to / Draht an Breakdown voltage Abbruchspannung IT = 100 mA Reverse voltage Sperrspannung IR = 5 µA Max. clamping voltage Max. Begrenzerspanng. at / bei Ipp, tp = 1 ms Anode Cathode VBRmin [V] VBRmax [V] VR [V] VC [V] Ipp [A] BYZ35A22 BYZ35K22 19.8 24.2 > 17.8 31.9 157 BYZ35A27 BYZ35K27 24.3 29.7 > 21.8 39.1 128 BYZ35A33 BYZ35K33 29.7 36.3 > 26.8 47.7 105 BYZ35A39 BYZ35K39 35.1 42.9 > 31.6 56.4 89 BYZ35A47 BYZ35K47 42.3 51.7 > 38.1 67.8 74 Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last TC = 150°C IFAV 35 A Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom f > 15 Hz IFRM 72 A 1) Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle TA = 25°C IFSM 360/400 A Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms TA = 25°C i2t 660 A2s Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur Tj TS -50...+200°C -50...+200°C Peak junction temperature in case of “Load-Dump“ Spitzensperrschichttemperatur bei “Load-Dump“ tp < 400 ms TjM +215°C 1 Max. case temperature TC = 150°C – Max. Gehäusetemperatur TC = 150°C © Diotec Semiconductor AG http://www.diotec.com/ 1 Ø 12.75 Ø ±0.5 11 1.3 |
Podobny numer części - BYZ35A22_15 |
|
Podobny opis - BYZ35A22_15 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |