Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74LCX574 Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
74LCX574 Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 13 page 74LCX574 6/13 Figure 4: Test Circuit CL = 50 pF or equivalent (includes jig and probe capacitance) RL = R1 = 500Ω or equivalent RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω) Figure 5: Waveform - Propagation Delays, Setup And Hold Times, Maximum CK Frequency (f=1MHz; 50% duty cycle) TEST SWITCH tPLH, tPHL Open tPZL, tPLZ 6V tPZH, tPHZ GND |
Podobny numer części - 74LCX574 |
|
Podobny opis - 74LCX574 |