Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXXH80N65B4H1 Arkusz danych(PDF) 6 Page - IXYS Corporation

Numer części IXXH80N65B4H1
Szczegółowy opis  XPTTM 650V IGBT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXXH80N65B4H1 Arkusz danych(HTML) 6 Page - IXYS Corporation

  IXXH80N65B4H1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXXH80N65B4H1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXXH80N65B4H1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXXH80N65B4H1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXXH80N65B4H1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXXH80N65B4H1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXXH80N65B4H1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXXH80N65B4H1
Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Collector Current
0
20
40
60
80
100
120
140
160
40
45
50
55
60
65
70
75
80
IC - Amperes
15
20
25
30
35
40
45
50
55
t r i
td(on) - - - -
RG = 3Ω, VGE = 15V
VCE = 400V
TJ = 25ºC
TJ = 150ºC
Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Junction Temperature
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
t r i
td(on) - - - -
RG = 3Ω, VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 80A
I C = 40A
Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Gate Resistance
0
40
80
120
160
200
240
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
RG - Ohms
0
20
40
60
80
100
120
t r i
td(on) - - - -
TJ = 150ºC, VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 40A
I C = 80A


Podobny numer części - IXXH80N65B4H1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXXH80N65B4 IXYS-IXXH80N65B4 Datasheet
209Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
More results

Podobny opis - IXXH80N65B4H1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYP20N65C3D1 IXYS-IXYP20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH110N65C4 IXYS-IXXH110N65C4 Datasheet
166Kb / 6P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH40N65B4H1 IXYS-IXXH40N65B4H1 Datasheet
181Kb / 8P
   XPTTM 650V IGBT
IXYA20N65C3D1 IXYS-IXYA20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXN110N65C4H1 IXYS-IXXN110N65C4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXK110N65B4H1 IXYS-IXXK110N65B4H1 Datasheet
267Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXN110N65B4H1 IXYS-IXXN110N65B4H1 Datasheet
223Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXR110N65B4H1 IXYS-IXXR110N65B4H1 Datasheet
240Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH30N60B3 IXYS-IXXH30N60B3 Datasheet
223Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com