Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXXX110N65B4H1 Arkusz danych(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

Numer części IXXX110N65B4H1
Szczegółowy opis  XPTTM 650V GenX4TM
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXXX110N65B4H1 Arkusz danych(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXXX110N65B4H1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXXX110N65B4H1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXXX110N65B4H1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXXX110N65B4H1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXXX110N65B4H1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXXX110N65B4H1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXXX110N65B4H1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
© 2013 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXXK110N65B4H1
IXXX110N65B4H1
Fig. 1. Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
50
100
150
200
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
VCE - Volts
VGE = 15V
14V
13V
10V
9V
11V
7V
8V
12V
Fig. 2. Extended Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
50
100
150
200
250
300
0
2
4
6
8
101214
1618
VCE - Volts
VGE = 15V
14V
10V
11V
13V
12V
8V
9V
7V
Fig. 3. Output Characteristics @ TJ = 150ºC
0
50
100
150
200
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
VCE - Volts
VGE = 15V
14V
10V
8V
9V
7V
11V
12V
13V
Fig. 4. Dependence of VCE(sat) on
Junction Temperature
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ - Degrees Centigrade
VGE = 15V
I C = 110A
I C = 55A
I C = 220A
Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs.
Gate-to-Emitter Voltage
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
8
9
10
11
12
13
14
15
VGE - Volts
I C = 220A
TJ = 25ºC
110A
55A
Fig. 6. Input Admittance
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
4567
8
9
10
VGE - Volts
TJ = - 40ºC
25ºC
TJ = 150ºC


Podobny numer części - IXXX110N65B4H1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IXXX110N65B4H1 ISC-IXXX110N65B4H1 Datasheet
376Kb / 4P
   IGBT
2023-8-23
More results

Podobny opis - IXXX110N65B4H1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXXN110N65C4H1 IXYS-IXXN110N65C4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXR110N65B4H1 IXYS-IXXR110N65B4H1 Datasheet
240Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXN110N65B4H1 IXYS-IXXN110N65B4H1 Datasheet
223Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXYP20N65C3D1 IXYS-IXYP20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH110N65C4 IXYS-IXXH110N65C4 Datasheet
166Kb / 6P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH40N65B4H1 IXYS-IXXH40N65B4H1 Datasheet
181Kb / 8P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH80N65B4H1 IXYS-IXXH80N65B4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXYA20N65C3D1 IXYS-IXYA20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXK200N60C3 IXYS-IXXK200N60C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com