Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXYH40N120B3 Arkusz danych(PDF) 6 Page - IXYS Corporation

Numer części IXYH40N120B3
Szczegółowy opis  1200V XPTTM IGBT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYH40N120B3 Arkusz danych(HTML) 6 Page - IXYS Corporation

  IXYH40N120B3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYH40N120B3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXYH40N120B3
IXYS REF: IXY_40N120B3(4A-C91) 11-10-11
Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Collector Current
0
20
40
60
80
100
120
140
160
20
30
40
50
60
70
80
IC - Amperes
10
14
18
22
26
30
34
38
42
t r i
td(on) - - - -
RG = 10, VGE = 15V
VCE = 600V
TJ = 25ºC
TJ = 125ºC
Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Junction Temperature
20
40
60
80
100
120
140
160
25
50
75
100
125
TJ - Degrees Centigrade
10
15
20
25
30
35
40
45
t r i
td(on) - - - -
RG = 10, VGE = 15V
VCE = 600V
I C = 80A
I C = 40A
Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Gate Resistance
0
50
100
150
200
250
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
RG - Ohms
0
20
40
60
80
100
t r i
td(on) - - - -
TJ = 125ºC, VGE = 15V
VCE = 600V
I C = 40A
I C = 80A


Podobny numer części - IXYH40N120B3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYH40N120B3D1 IXYS-IXYH40N120B3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
More results

Podobny opis - IXYH40N120B3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYJ20N120C3D1 IXYS-IXYJ20N120C3D1 Datasheet
224Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYH40N120C3D1 IXYS-IXYH40N120C3D1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYR100N120C3 IXYS-IXYR100N120C3 Datasheet
177Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBT
IXYT20N120C3D1HV IXYS-IXYT20N120C3D1HV Datasheet
228Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYB82N120C3H1 IXYS-IXYB82N120C3H1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYH40N120B3D1 IXYS-IXYH40N120B3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYR50N120C3D1 IXYS-IXYR50N120C3D1 Datasheet
197Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYN100N120C3H1 IXYS-IXYN100N120C3H1 Datasheet
187Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYX120N120C3 IXYS-IXYX120N120C3 Datasheet
211Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs
IXYK120N120C3 IXYS-IXYK120N120C3 Datasheet
214Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3TM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com