Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXYX140N90C3 Arkusz danych(PDF) 6 Page - IXYS Corporation

Numer części IXYX140N90C3
Szczegółowy opis  XPTTM 900V IGBTs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYX140N90C3 Arkusz danych(HTML) 6 Page - IXYS Corporation

  IXYX140N90C3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYX140N90C3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYX140N90C3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYX140N90C3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYX140N90C3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYX140N90C3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXYK140N90C3
IXYX140N90C3
IXYS REF: IXY_140N90C3(91)03-26-12-A
Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Collector Current
0
20
40
60
80
100
120
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
IC - Amperes
32
34
36
38
40
42
44
t r i
td(on) - - - -
RG = 1, VGE = 15V
VCE = 450V
TJ = 25ºC, 150ºC
Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Junction Temperature
0
20
40
60
80
100
120
140
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
24
28
32
36
40
44
48
52
t r i
td(on) - - - -
RG = 1, VGE = 15V
VCE = 450V
I C = 100A
I C = 50A
Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Gate Resistance
0
20
40
60
80
100
120
140
160
12
345
67
8
9
10
RG - Ohms
16
24
32
40
48
56
64
72
80
t r i
td(on) - - - -
TJ = 150ºC, VGE = 15V
VCE = 450V
I C = 50A
I C = 100A


Podobny numer części - IXYX140N90C3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYX140N90C3 IXYS-IXYX140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
More results

Podobny opis - IXYX140N90C3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYX140N90C3 IXYS-IXYX140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXXK200N60C3 IXYS-IXXK200N60C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXXH50N60B3 IXYS-IXXH50N60B3 Datasheet
280Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXYT80N90C3 IXYS-IXYT80N90C3 Datasheet
183Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBT
IXYP8N90C3D1 IXYS-IXYP8N90C3D1 Datasheet
336Kb / 7P
   900V XPTTM IGBT
IXYH80N90C3 IXYS-IXYH80N90C3 Datasheet
183Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBT
IXYY8N90C3 IXYS-IXYY8N90C3 Datasheet
178Kb / 6P
   900V XPTTM IGBT
IXXA50N60B3 IXYS-IXXA50N60B3 Datasheet
280Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXYX120N120C3 IXYS-IXYX120N120C3 Datasheet
211Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs
IXYA8N90C3D1 IXYS-IXYA8N90C3D1 Datasheet
336Kb / 7P
   900V XPTTM IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com