Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXYH80N90C3 Arkusz danych(PDF) 5 Page - IXYS Corporation

Numer części IXYH80N90C3
Szczegółowy opis  XPTTM 900V IGBT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYH80N90C3 Arkusz danych(HTML) 5 Page - IXYS Corporation

  IXYH80N90C3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYH80N90C3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYH80N90C3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYH80N90C3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYH80N90C3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYH80N90C3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
© 2015 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYT80N90C3
IXYH80N90C3
Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs.
Gate Resistance
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RG - Ohms
0
2
4
6
8
10
12
Eoff
Eon - - - -
TJ = 150ºC , VGE = 15V
VCE = 450V
I C = 40A
I C = 80A
Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs.
Gate Resistance
50
75
100
125
150
175
200
225
250
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
1415
RG - Ohms
40
80
120
160
200
240
280
320
360
t f i
td(off) - - - -
TJ = 150ºC, VGE = 15V
VCE = 450V
I C = 80A
I C = 40A
Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs.
Collector Current
0
1
2
3
4
5
40
50
60
70
80
90
100
IC - Amperes
0
2
4
6
8
10
Eoff
Eon - - - -
RG = 2ΩVGE = 15V
VCE = 450V
TJ = 150ºC
TJ = 25ºC
Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs.
Junction Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Eoff
Eon - - - -
RG = 2ΩVGE = 15V
VCE = 450V
IC = 40A
IC = 80A
Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs.
Collector Current
25
50
75
100
125
150
175
200
225
40
50
60
70
80
90
100
IC - Amperes
70
80
90
100
110
120
130
140
150
t f i
td(off) - - - -
RG = 2Ω, VGE = 15V
VCE = 450V
TJ = 150ºC
TJ = 25ºC
Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs.
Junction Temperature
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
60
80
100
120
140
160
180
t f i
td(off) - - - -
RG = 2Ω, VGE = 15V
VCE = 450V
I C = 80A
I C = 40A


Podobny numer części - IXYH80N90C3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYH80N90C3 IXYS-IXYH80N90C3 Datasheet
183Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBT
More results

Podobny opis - IXYH80N90C3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYP8N90C3D1 IXYS-IXYP8N90C3D1 Datasheet
336Kb / 7P
   900V XPTTM IGBT
IXYH80N90C3 IXYS-IXYH80N90C3 Datasheet
183Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBT
IXYY8N90C3 IXYS-IXYY8N90C3 Datasheet
178Kb / 6P
   900V XPTTM IGBT
IXYA8N90C3D1 IXYS-IXYA8N90C3D1 Datasheet
336Kb / 7P
   900V XPTTM IGBT
IXYP8N90C3 IXYS-IXYP8N90C3 Datasheet
178Kb / 6P
   900V XPTTM IGBT
IXYK140N90C3 IXYS-IXYK140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXYX140N90C3 IXYS-IXYX140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH30N60B3 IXYS-IXXH30N60B3 Datasheet
223Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH75N60C3D1 IXYS-IXXH75N60C3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   XPTTM 600V IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com