Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXYX200N65B3 Arkusz danych(PDF) 6 Page - IXYS Corporation

Numer części IXYX200N65B3
Szczegółowy opis  Advance Technical Information
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYX200N65B3 Arkusz danych(HTML) 6 Page - IXYS Corporation

  IXYX200N65B3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXYK200N65B3
IXYX200N65B3
IXYS REF: IXY_200N65B3(81) 12-21-15
Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Collector Current
40
50
60
70
80
90
100
110
120
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
IC - Amperes
50
52
54
56
58
60
62
64
66
t r i
td(on) - - - -
RG = 0Ω , VGE = 15V
VCE = 400V
TJ = 25ºC
TJ = 150ºC
Fig. 21. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Junction Temperature
40
60
80
100
120
140
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
50
54
58
62
66
70
t r i
td(on) - - - -
RG = 0Ω , VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 100A
I C = 50A
Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs.
Gate Resistance
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
5
10
15
20
25
30
RG - Ohms
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
t r i
td(on) - - - -
TJ = 150ºC, VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 50A
I C = 100A


Podobny numer części - IXYX200N65B3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYX200N65B3 IXYS-IXYX200N65B3 Datasheet
215Kb / 6P
   Advance Technical Information
More results

Podobny opis - IXYX200N65B3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXFR64N50Q3 IXYS-IXFR64N50Q3 Datasheet
147Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXFN90N85X IXYS-IXFN90N85X Datasheet
134Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFT40N85XHV IXYS-IXFT40N85XHV Datasheet
264Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYH120N65C3 IXYS-IXYH120N65C3 Datasheet
231Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYX40N450HV IXYS-IXYX40N450HV Datasheet
190Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXYF40N450 IXYS-IXYF40N450 Datasheet
184Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXTR102N65X2 IXYS-IXTR102N65X2 Datasheet
151Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFK66N85X IXYS-IXFK66N85X Datasheet
202Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXYK120N120B3 IXYS-IXYK120N120B3 Datasheet
164Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXGR32N170H1 IXYS-IXGR32N170H1 Datasheet
528Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXFX48N60Q3 IXYS-IXFX48N60Q3 Datasheet
132Kb / 5P
   Advance Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com