Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLZ24N Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRLZ24N
Szczegółowy opis  HEXFET POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ24N Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRLZ24N Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ24N Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRLZ24N
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
5.0V
+
-V
DD
0
4
8
12
16
20
25
50
75
100
125
150
175
C
T , Case Temperature (°C)
A
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
D = 0.50
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
A
P
t
2
1
t
DM
Notes:
1. Duty factor D = t
/ t
2. Peak T = P
x Z
+ T
12
J
DM
thJC
C


Podobny numer części - IRLZ24N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLZ24N ISC-IRLZ24N Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRLZ24NL IRF-IRLZ24NL Datasheet
180Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLZ24NL IRF-IRLZ24NL Datasheet
202Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRLZ24NLPBF IRF-IRLZ24NLPBF Datasheet
301Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLZ24NPBF IRF-IRLZ24NPBF Datasheet
771Kb / 9P
   Logic-Level Gate Drive, Advanced Process Technology
More results

Podobny opis - IRLZ24N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com