Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HCPL4503SDM Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części HCPL4503SDM
Szczegółowy opis  HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL4503SDM Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HCPL4503SDM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
4/29/04
Page 8 of 12
© 2004 Fairchild Semiconductor Corporation
HIGH SPEED
TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL4503M
Package Dimensions (Through Hole)
0.200 (5.08)
0.140 (3.55)
0.100 (2.54) TYP
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.020 (0.51) MIN
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
3
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
2
41
56
7
8
0.300 (7.62)
TYP
0.154 (3.90)
0.120 (3.05)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
15° MAX
PIN 1
ID.
Package Dimensions (Surface Mount)
Lead Coplanarity : 0.004 (0.10) MAX
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.100 (2.54)
TYP
0.020 (0.51)
MIN
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.300 (7.62)
TYP
0.405 (10.30)
MIN
0.315 (8.00)
MIN
0.045 [1.14]
32
1
4
56
7
8
0.016 (0.41)
0.008 (0.20)
PIN 1
ID.
Package Dimensions (0.4"Lead Spacing)
0.200 (5.08)
0.140 (3.55)
0.100 (2.54) TYP
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.004 (0.10) MIN
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
3
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
2
41
56
7
8
0.400 (10.16)
TYP
0.154 (3.90)
0.120 (3.05)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
0° to 15°
PIN 1
ID.
8 - Pin Dip
0.070 (1.78)
0.060 (1.52)
0.030 (0.76)
0.100 (2.54)
0.295 (7.49)
0.415 (10.54)
NOTE
All dimensions are in inches (millimeters)


Podobny numer części - HCPL4503SDM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL4503SDM FAIRCHILD-HCPL4503SDM Datasheet
565Kb / 10P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4503SDM FAIRCHILD-HCPL4503SDM Datasheet
292Kb / 10P
   High Speed Transistor Optocouplers
More results

Podobny opis - HCPL4503SDM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
6N135 FAIRCHILD-6N135_06 Datasheet
592Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4502SD FAIRCHILD-HCPL4502SD Datasheet
325Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
logo
List of Unclassifed Man...
MCL2503 ETC1-MCL2503 Datasheet
898Kb / 8P
   HIGH-SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L Datasheet
689Kb / 13P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL4503M FAIRCHILD-HCPL4503M_08 Datasheet
292Kb / 10P
   High Speed Transistor Optocouplers
logo
QT Optoelectronics
6N135 QT-6N135 Datasheet
169Kb / 9P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL0501R2V FAIRCHILD-HCPL0501R2V Datasheet
551Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL2503 FAIRCHILD-HCPL2503 Datasheet
200Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL0452 FAIRCHILD-HCPL0452 Datasheet
545Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
6N135 FAIRCHILD-6N135 Datasheet
606Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com