Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1901DL Arkusz danych(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1901DL
Szczegółowy opis  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1901DL Arkusz danych(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  SI1901DL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1901DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1901DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1901DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Si1901DL
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 71304
S-01886—Rev. A, 28-Aug-00
www.vishay.com
1
P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
rDS(on) (W)
ID (mA)
–20
3.8 @ VGS = –4.5 V
–180
–20
5.0 @ VGS = –2.5 V
–100
Marking Code
QD
XX
Lot Traceability
and Date Code
Part # Code
SOT-363
SC-70 (6-Leads)
S1
1
3
G1
2
D2
6
4
5
D1
G2
S2
Top View
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
–20
V
Gate-Source Voltage
VGS
"8
V
Continuous Drain Current (TJ = 150_C)a
TA = 25_C
ID
–180
A
Continuous Drain Current (TJ = 150 C)a
TA = 70_C
ID
–140
mA
Pulsed Drain Current
IDM
–500
Maximum Power Dissipationa
TA = 25_C
PD
0.20
W
Maximum Power Dissipationa
TA = 70_C
PD
0.13
W
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
–55 to 150
_C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Maximum Junction-to-Ambienta
RthJA
625
_C/W
Notes
a.
Surface Mounted on FR4 Board, t
v 10 sec.


Podobny numer części - SI1901DL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1900DL VISHAY-SI1900DL Datasheet
42Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 12-Aug-02
logo
Vishay Telefunken
SI1900DL TFUNK-SI1900DL Datasheet
220Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1900DL VISHAY-SI1900DL Datasheet
223Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1900DL VISHAY-SI1900DL_V01 Datasheet
223Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
More results

Podobny opis - SI1901DL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com