Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP801A Arkusz danych(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP801A Arkusz danych(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
6 / 9 page TLP801A(F) 2004-02-12 6 ID (ICEO) – Ta (typ.) Ambient temperature Ta (°C) 10 - 4 10 10 - 3 100 20 40 60 80 1 10 - 1 10 - 2 0 VCE = 24V 10 5 VCE(sat) – Ta (typ.) Ambient temperature Ta (°C) 0.32 0.28 − 40 0.24 0.20 0.16 0.12 0.08 0.04 0 − 20 0 20 40 60 80 100 IF = 20mA IC = 1mA 24 0 0 20 16 12 8 4 1 2 3 4 5 40 IC – VCE (typ.) Collector-emitter voltage VCE (V) PC max 50 45 35 30 25 20 15 10 IF = 5mA Ta=25°C Relative IC – Ta (tyg.) Ambient temperature Ta (°C) 1.4 0 - 40 1.2 1.0 0.6 0.4 0.2 0.8 - 20 0 20 40 60 80 100 1.6 VCE = 0.4V 5 IF = 20mA |
Podobny numer części - TLP801A |
|
Podobny opis - TLP801A |