Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB020 Arkusz danych(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

Numer części SB020
Szczegółowy opis  Miniature Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Strona internetowa  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

SB020 Arkusz danych(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  SB020 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics SB020 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Miniature Schottky Barrier Rectifiers
Reverse Voltage 20V to 60V   Forward Current 0.6 Amperes
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
296
SB020 thru SB060


Podobny numer części - SB020

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
General Semiconductor
SB020 GE-SB020 Datasheet
49Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SB020 BILIN-SB020 Datasheet
47Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB020 VISHAY-SB020 Datasheet
353Kb / 4P
   Miniature Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Gulf Semiconductor
SB020 GULFSEMI-SB020 Datasheet
101Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 20 TO 40V CURRENT: 0.6A
logo
Vishay Siliconix
SB020 VISHAY-SB020 Datasheet
71Kb / 4P
   Miniature Schottky Barrier Rectifier
Revision: 16-Oct-09
More results

Podobny opis - SB020

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
General Semiconductor
SB020 GE-SB020 Datasheet
49Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
SR102 CHENG-YI-SR102 Datasheet
108Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1020 CHENG-YI-SR1020 Datasheet
141Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK120 CHENG-YI-SK120 Datasheet
105Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR3020 CHENG-YI-SR3020 Datasheet
180Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB040-E3 VISHAY-SB040-E3 Datasheet
71Kb / 4P
   Miniature Schottky Barrier Rectifier
Revision: 16-Oct-09
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
SR302 CHENG-YI-SR302 Datasheet
120Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 CHENG-YI-SK52 Datasheet
119Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com