Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM202 Arkusz danych(PDF) 3 Page - GOOD-ARK Electronics |
|
LM202 Arkusz danych(HTML) 3 Page - GOOD-ARK Electronics |
3 / 4 page LM202 thru LM208 Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~800V Output Current 2.0A Package Outline Dimensions Packing Information Packing quantities: 4000 pcs/Reel, 15 Reels/Box; 12mm Tape, 13" Reel Tape & Reel Specification Mounting pad layout in mm(inch) DIM MIN MAX MIN MAX A 1.2 1.35 0.047 0.053 A1 0 0.1 0.000 0.004 B 0.5 0.75 0.020 0.030 C 0.1 0.25 0.004 0.010 D E1 4.7 4.9 0.185 0.193 E2 4.7 4.9 0.185 0.193 L 0.4 0.7 0.016 0.028 HE 6.65 6.95 0.262 0.274 2.54 typ. 0.10 typ. Unit: mm Unit: inch www.goodark.com 3/4 2016.04-Rev.A |
Podobny numer części - LM202 |
|
Podobny opis - LM202 |