Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

U1610A Arkusz danych(PDF) 7 Page - Keysight Technologies

Numer części U1610A
Szczegółowy opis  Handheld Digital Oscilloscopes
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Strona internetowa  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

U1610A Arkusz danych(HTML) 7 Page - Keysight Technologies

Back Button U1610A Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies U1610A Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies U1610A Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies U1610A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies U1610A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies U1610A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies U1610A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies U1610A Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies U1610A Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
7
U1610A
U1620A
특성
디스플레이 시스템
디스플레이
5
.7인치 TFT LCD VGA 컬러(실외 판독 가능)
분해능
VGA (화면 영역): 640(수직) x 480(수평)
제어
벡터
on/off, sin x/x 보간 on/off, 무한 지속성 on/off, 백라이트 강도, 색 구성표,
디스플레이 지우기
실시간 클럭
날짜 및 시간
(조정 가능)
언어
10가지 언어
(선택 가능)
내장 도움말 시스템
[Help] 버튼을 누르면 빠른 기능 도움말 표시
스토리지 시스템
저장
/호출 (비휘발성)
10가지 셋업 및 파형을 내부적으로 저장 및 호출 가능
스토리지 모드
USB 2.0 최대 속도 호스트 포트 (최대 4GB USB Drive 지원)
이미지 형식
: .bmp (비트, 24비트) 및 .png (24비트)
데이터 형식
: .csv
I/O
USB 2.0 최대 속도 호스트, USB 2.0 최대 속도 클라이언트
프린터 호환성
PCL 잉크젯, PCL 레이저
1
. 보증 사양을 나타내며 다른 모든 사항은 일반 사양입니다. 사양은 30분의 예열시간 후에 유효하며 마지막 교정 온도의 23 ± 10 °C 범위 내에 있습니다.
사양


Podobny numer części - U1610A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Keysight Technologies
U1610A KEYSIGHT-U1610A Datasheet
7Mb / 42P
   For Electronic, Electrical and Industrial Process Testing
More results

Podobny opis - U1610A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Keysight Technologies
U1604B KEYSIGHT-U1604B Datasheet
498Kb / 12P
   Handheld Digital Oscilloscopes
U1620A KEYSIGHT-U1620A Datasheet
1Mb / 13P
   Handheld Digital Oscilloscopes
U1602B KEYSIGHT-U1602B Datasheet
498Kb / 12P
   Handheld Digital Oscilloscopes
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1600 HP-U1600 Datasheet
1Mb / 11P
   U1600 Series Handheld Digital Oscilloscopes
logo
List of Unclassifed Man...
THS3000 ETC2-THS3000 Datasheet
743Kb / 12P
   Handheld Oscilloscopes
TBS1000 ETC2-TBS1000 Datasheet
1Mb / 12P
   Digital Storage Oscilloscopes
TDS7000B ETC-TDS7000B Datasheet
191Kb / 12P
   Digital Phosphor Oscilloscopes
2550SERIES ETC2-2550SERIES Datasheet
379Kb / 6P
   Digital Storage Oscilloscopes
logo
TEKTRONIX, INC.
DPO7000C TEKTRONIX-DPO7000C Datasheet
3Mb / 28P
   Digital Phosphor Oscilloscopes
TDS2000C TEKTRONIX-TDS2000C Datasheet
930Kb / 10P
   Digital Storage Oscilloscopes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com