Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SS18 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Frontier Electronics.

Numer części SS18
Szczegółowy opis  1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Strona internetowa  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

SS18 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Frontier Electronics.

  SS18 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SS18 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SS12 THRU SS110 SPECIFICATIONS
Rev. A
Frontier Electronics Corp.®
http://frontierusa.com/
2
667 E. Cochran St., Simi Valley, CA 93065
Phone: 1-805-522-9998, Fax: 1-805-522-9989
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES


Podobny numer części - SS18

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
SS18 KEXIN-SS18 Datasheet
900Kb / 2P
   Schottky Diodes
logo
Pan Jit International I...
SS18 PANJIT-SS18 Datasheet
66Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SS18 MIC-SS18 Datasheet
99Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SS18 PACELEADER-SS18 Datasheet
550Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -20V- 200V
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SS18 LUGUANG-SS18 Datasheet
155Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Podobny opis - SS18

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Frontier Electronics.
FM120-N FRONTIER-FM120-N Datasheet
119Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Chip Integration Techno...
B120W CITC-B120W Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B140WS CITC-B140WS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12A CITC-SK12A Datasheet
152Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12AS CITC-SK12AS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12B CITC-SK12B Datasheet
96Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL12A CITC-SL12A Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLS12B CITC-SLS12B Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B120LWG-S CITC-B120LWG-S Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SKL16ASG CITC-SKL16ASG Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLL12AS CITC-SLL12AS Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com