Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC100E143FNG Arkusz danych(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

Numer części MC100E143FNG
Szczegółowy opis  5V ECL 9?륛it Hold Register
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100E143FNG Arkusz danych(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100E143FNG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E143FNG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E143FNG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E143FNG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100E143FNG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100E143FNG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100E143FNG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
MUX
MUX
MUX
MUX
Figure 2. Logic Diagram
D0
D1
D2
D3
D8
SEL
CLK1
CLK2
MR
Q0
Q1
Q2
Q3
Q8
MUX
D
R
D
D
D
D
R
R
R
R
MC10E143, MC100E143
www.onsemi.com
2
D2
D3
D4 VCCO Q0
Q1
Q2
VCCO
D5
D6
D7
D8
SEL
MR
CLK1
CLK2
VEE
NC
D0
D1
26
27
28
2
3
4
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
567
89
10
Q8
Q7
Q6
VCC
Q5
VCCO
Q4
Q3
1
Pinout: 28-Lead PLCC
(Top View)
* All VCC and VCCO pins are tied together on the die.
Figure 1. 28-Lead Pinout
Warning: All VCC, VCCO, and VEE pins must be externally
connected to Power Supply to guarantee proper operation.
Table 1. PIN DESCRIPTION
PIN
FUNCTION
D0 − D8
SEL
CLK1, CLK2
MR
Q0 − Q8
NC
VCC, VCCO
VEE
ECL Parallel Data Inputs
ECL Mode Select Input
ECL Clock Inputs
ECL Master Reset
ECL Data Outputs
No Connect
Positive Supply*
Negative Supply
*From VCC pin to each VCCO pin is an internal 100 W resistor.
Table 2. FUNCTIONS
SEL
Mode
L
H
Load
Hold


Podobny numer części - MC100E143FNG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC100E143FNG ONSEMI-MC100E143FNG Datasheet
128Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Hold Register
November, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com