Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU2JTH5WNVX Arkusz danych(PDF) 4 Page - Rohm

Numer części BU2JTH5WNVX
Szczegółowy opis  FULL CMOS LDO Regulator (500mA)
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2JTH5WNVX Arkusz danych(HTML) 4 Page - Rohm

  BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
4/20
14.Dec.2015.Rev.004
BUXXTH5WNVX
Datasheet
TSZ02201-0GBG0A600020-1-2
www.rohm.com
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
Block Diagrams
Figure 2. Block Diagrams
CIN・・・1.0µF (Ceramic capacitor)
Co ・・・1.0µF (Ceramic capacitor)
CIN
VIN
GND
CE
VOUT
VOUT
Co
VREF
OCP
VIN
CE


Podobny numer części - BU2JTH5WNVX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU2JTH5WNVX ROHM-BU2JTH5WNVX Datasheet
570Kb / 13P
   High Ripple Rejection, Low Current Consumption, Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU2JTH5WNVX-TL ROHM-BU2JTH5WNVX-TL Datasheet
570Kb / 13P
   High Ripple Rejection, Low Current Consumption, Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
More results

Podobny opis - BU2JTH5WNVX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Catalyst Semiconductor
CAT6219 CATALYST-CAT6219_08 Datasheet
282Kb / 10P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
CYT6118 ETC2-CYT6118 Datasheet
1Mb / 6P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
Catalyst Semiconductor
CAT6219 CATALYST-CAT6219 Datasheet
297Kb / 10P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5218 SEAWARD-SE5218_16 Datasheet
233Kb / 7P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
SE5218 SEAWARD-SE5218 Datasheet
181Kb / 7P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
GS2905 ETC1-GS2905 Datasheet
84Kb / 9P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5119 SEAWARD-SE5119 Datasheet
192Kb / 6P
   500mA CMOS LDO Linear Regulator
logo
Analog Microelectronics
AME8753 AME-AME8753 Datasheet
220Kb / 11P
   Low Dropout 500mA / 500mA Dual CMOS LDO Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE3335 SEAWARD-SE3335 Datasheet
167Kb / 5P
   500mA Low Noise CMOS LDO Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP605 ONSEMI-NCP605_13 Datasheet
137Kb / 13P
   500mA, Low IGND, CMOS LDO Regulator
January, 2013 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com