Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU2092F-E2 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Rohm

Numer części BU2092F-E2
Szczegółowy opis  4-input Serial-in / Parallel-out Drivers
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2092F-E2 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Rohm

  BU2092F-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2092F-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2092F-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2092F-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2092F-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2092F-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2092F-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2092F-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2092F-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
4/13
BU2092F BU2092FV
TSZ02201-0RHR1GZ00130-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
18.Sep.2015 Rev.002
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
Electrical Characteristics - continued
Timing Characteristics
(Unless otherwise specified, VDD=5V, VSS=0V, TA =25℃)
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Condition
Min
Typ
Max
VDD(V)
Minimum Clock Pulse Width
tw
1000
-
-
ns
3
-
500
-
-
ns
5
Minimum Latch Pulse Width
(LCK)
tw
(LCK)
1000
-
-
ns
3
-
500
-
-
ns
5
Setup Time
(LCK→CLOCK)
ts
400
-
-
ns
3
-
200
-
-
ns
5
Setup Time
(DATA→CLOCK)
tsu
400
-
-
ns
3
-
200
-
-
ns
5
Hold Time
(CLOCK→DATA)
tH
400
-
-
ns
3
-
200
-
-
ns
5
Propagation
(LCK→OUTPUT QX)
tPLZ
(LCK)
-
90
-
ns
3
RL=5kΩ
CL=10pF
-
55
-
ns
5
tPZL
(LCK)
-
115
-
ns
3
RL=5kΩ
CL=10pF
-
50
-
ns
5
Propagation
(
OE →OUTPUT QX)
tPLZ
-
70
-
ns
3
RL=5kΩ
CL=10pF
-
45
-
ns
5
tPZL
-
80
-
ns
3
RL=5kΩ
CL=10pF
-
35
-
ns
5
Waveform of Timing Characteristics
CLOCK
DATA
tSU
90%
10%
90%
90%
tH
90%
90%
10%
90%
10%
tW
tW
50%
LCK
50%
90%
10%
tS
90%
tW(CLK)
50%
50%
OE
Qx
tPLZ(LCK)
tPZL(LCK)
10%
50%
10%
tPLZ
50%
tPZL
VDD
VSS
VDD
VSS
VDD
VSS
VDD
VSS
VDD
VSS
Figure 1. Waveform of Timing Characteristics


Podobny numer części - BU2092F-E2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU2092F-E2 ROHM-BU2092F-E2 Datasheet
491Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
More results

Podobny opis - BU2092F-E2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU2099FV ROHM-BU2099FV_15 Datasheet
1Mb / 16P
   4-input Serial-in / Parallel-out Drivers
BU2050F ROHM-BU2050F_16 Datasheet
1Mb / 15P
   4-input Serial-in / Parallel-out Drivers
BU2152FS ROHM-BU2152FS_15 Datasheet
1Mb / 16P
   4-input Serial-in / Parallel-out Drivers
BU2090F ROHM-BU2090F_15 Datasheet
1Mb / 16P
   2-input Serial- in / Parallel- out Drivers
BU2098F ROHM-BU2098F_15 Datasheet
1Mb / 18P
   Serial in/Parallel out Drivers
BU2050F ROHM-BU2050F_1 Datasheet
491Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
BD7851FP-E2 ROHM-BD7851FP-E2 Datasheet
451Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
BU2050F ROHM-BU2050F_09 Datasheet
491Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
logo
Toshiba Semiconductor
TD62C851P TOSHIBA-TD62C851P Datasheet
332Kb / 10P
   8BIT SERIAL-IN PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER/LATCH DRIVERS
TD62C853F TOSHIBA-TD62C853F Datasheet
381Kb / 10P
   8BIT SERIAL-IN PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER/LATCH DRIVERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com