Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD9215BRU-65 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
AD9215BRU-65 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Devices |
4 / 36 page AD9215 Rev. A | Page 4 of 36 AVDD = 3 V, DRVDD = 2.5 V, specified maximum conversion rate, 2 V p-p differential input, 1.0 V internal reference, AIN = −0.5 dBFS, MODE = AVDD/3 (duty cycle stabilizer [DCS] enabled), unless otherwise noted. Table 2. AC Specifications AD9215BRU-65/ AD9215BCP-65 AD9215BRU-80/ AD9215BCP-80 AD9215BRU-105/ AD9215BCP-105 Parameter Temp Test Level Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit SIGNAL-TO-NOISE RATIO (SNR) fIN = 2.4 MHz Full VI 56.0 58.5 56.0 58.5 57.5 dB 25°C I 57.0 59.0 57.0 59.0 56.6 58.5 dB fIN = Nyquist1 Full VI 56.0 58.0 56.0 58.0 57.5 dB 25°C I 56.5 58.5 56.5 58.5 56.4 58.0 dB fIN = 70 MHz 25°C V 58.0 57.8 dB fIN = 100 MHz 25°C V 57.5 57.7 dB SIGNAL-TO-NOISE AND DISTORTION (SINAD) fIN = 2.4 MHz Full VI 55.8 58.5 55.7 58.5 57.6 dB 25°C I 56.5 59.0 56.8 58.5 56.5 58.2 dB fIN = Nyquist 1 Full VI 55.8 58.0 55.5 58.0 57.3 dB 25°C I 56.3 58.5 56.3 58.5 56.1 57.8 dB fIN = 70 MHz 25°C V 56.0 57.7 dB fIN = 100 MHz 25°C V 55.5 57.4 dB EFFECTIVE NUMBER OF BITS (ENOB) fIN = 2.4 MHz Full VI 9.1 9.5 9.0 9.5 9.3 Bits 25°C I 9.2 9.6 9.3 9.5 9.2 9.5 Bits fIN = Nyquist 1 Full VI 9.1 9.4 9.0 9.4 9.4 Bits 25°C I 9.1 9.5 9.0 9.5 9.1 9.4 Bits fIN = 70 MHz 25°C V 9.1 9.4 Bits fIN = 100 MHz 25°C V 9.0 9.3 Bits WORST HARMONIC (Second or Third) fIN = 2.4 MHz Full VI −78 −64 −78 −64 −78 dBc 25°C I −80 −65 −80 −65 −84 −70 dBc fIN = Nyquist 1 Full VI −77 −64 −76 −63 −74 dBc 25°C I −78 −65 −78 −65 −75 −61 dBc fIN = 70 MHz 25°C V −70 −75 dBc fIN = 100 MHz 25°C V −70 −74 dBc WORST OTHER (Excluding Second or Third) fIN = 2.4 MHz Full VI −77 −67 −77 −66 −73 dBc 25°C I −78 −68 −77 −68 −75 −66 dBc fIN = Nyquist 1 Full VI −77 −67 −77 −66 −71 dBc 25°C I −78 −68 −77 −68 −75 −63 dBc fIN = 70 MHz 25°C V −80 -75 dBc fIN = 100 MHz 25°C V −80 −75 dBc TWO-TONE SFDR (AIN = –7 dBFS) fIN1 = 70.3 MHz, fIN2 = 71.3 MHz 25°C V 75 75 dBc fIN1 = 100.3 MHz, fIN2 = 101.3 MHz 25°C V 74 74 dBc ANALOG BANDWIDTH 25°C V 300 300 300 MHz 1 Tested at fIN = 35 MHz for AD9215-65; fIN = 39 MHz for AD9215-80; and fIN = 50 MHz for AD9215-105. |
Podobny numer części - AD9215BRU-65 |
|
Podobny opis - AD9215BRU-65 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |