Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF1407STRLPbF Arkusz danych(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG

Numer części IRF1407STRLPbF
Szczegółowy opis  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IRF1407STRLPbF Arkusz danych(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG

Back Button IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG IRF1407STRLPbF Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
 
IRF1407S/LPbF
10
2016-5-26
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline (Dimensions are shown in millimeters (inches)
Note: For the most current drawing please refer to Infineon’s web site www.infineon.com
LOGO
RECTIFIER
INTERNATIONAL
LOTCODE
ASSEMBLY
LOGO
RECTIFIER
INTERNATIONAL
DATECODE
WEEK 19
YEAR7 = 1997
PARTNUMBER
A= ASSEMBLYSITECODE
OR
PRODUCT(OPTIONAL)
P= DESIGNATESLEAD-FREE
EXAMPLE: THISISANIRL3103L
LOTCODE1789
ASSEMBLY
PARTNUMBER
DATECODE
WEEK 19
LINEC
LOTCODE
YEAR7 = 1997
ASSEMBLEDONWW19, 1997
INTHEASSEMBLYLINE"C"


Podobny numer części - IRF1407STRLPbF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF1407S IRF-IRF1407S Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss = 75V, Rds(on) = 0.0078?? Id = 100A??
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1407S ISC-IRF1407S Datasheet
189Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF Datasheet
258Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF Datasheet
259Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF_15 Datasheet
259Kb / 12P
   Advanced Process Technology
More results

Podobny opis - IRF1407STRLPbF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com